công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCX18N00B bảng dữ liệu (PDF) - Sony Corporation

MCX18N00B Datasheet PDF - Sony Corporation
tên linh kiện MCX18N00B
tải về  MCX18N00B tải về

kích thước tập tin   210.67 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Micro Unit CCD

MCX18N00B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MCX18N00B Datasheet PDF - Sony Corporation

tên linh kiện MCX18N00B
tải về  MCX18N00B Click to download

kích thước tập tin   210.67 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Micro Unit CCD

MCX18N00B bảng dữ liệu (HTML) - Sony Corporation

Back Button MCX18N00B Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation MCX18N00B Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation Next Button 

MCX18N00B Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The micro unit CCD is a CCD color camera unit with built-in CCD image sensor, drive system IC, sample-and-hold IC, signal processor IC and lens system.

Features
• Ultra-compact size:
    MCX18N00A 18.3mm × 18.3mm × 8.4mm
    MCX18N00B 18.3mm × 18.3mm × 9.6mm
• Y/C analog output
• Employs a Type 1/5,
    180,000-pixel color CCD image sensor
• Equipped with a fixed focus lens:
    MCX18N00A F2.8/f = 2.9mm
    MCX18N00B F2.8/f = 4.0mm

Applications
• TV conference cameras
• Image input cameras




Số phần tương tự - MCX18N00B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
MCX18LG0A SONY-MCX18LG0A Datasheet
238Kb / 23P
   Micro Unit CCD
MCX18LG0B SONY-MCX18LG0B Datasheet
238Kb / 23P
   Micro Unit CCD
More results


Mô tả tương tự - MCX18N00B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
MCX18LG0A SONY-MCX18LG0A Datasheet
238Kb / 23P
   Micro Unit CCD
logo
Hitachi Semiconductor
HD68000 HITACHI-HD68000 Datasheet
5Mb / 85P
   MPU(MICRO PROCESSING UNIT)
HD6809 HITACHI-HD6809 Datasheet
2Mb / 33P
   MCU (MICRO PROCESSING UNIT)
logo
List of Unclassifed Man...
AMU-C ETC-AMU-C Datasheet
86Kb / 1P
   Micro EM Clutch/Brake Unit
MP ETC-MP Datasheet
122Kb / 1P
   Micro EM Clutch/Brake Unit
logo
Hitachi Semiconductor
HD63B09 HITACHI-HD63B09 Datasheet
2Mb / 45P
   CMOS MPU(MICRO PROCESSING UNIT)
logo
Panasonic Semiconductor
BR2330AVA PANASONIC-BR2330AVA Datasheet
19Kb / 1P
   Lithium and Micro Battery Business Unit
BR1225AHB PANASONIC-BR1225AHB Datasheet
23Kb / 1P
   Lithium and Micro Battery Business Unit
BR2477AHB PANASONIC-BR2477AHB Datasheet
19Kb / 1P
   Lithium and Micro Battery Business Unit
BR1225AFA PANASONIC-BR1225AFA Datasheet
21Kb / 1P
   Lithium and Micro Battery Business Unit
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com