công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD5N50NZ bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD5N50NZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FDD5N50NZ
tải về  FDD5N50NZ tải về

kích thước tập tin   519.9 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel MOSFET 500V, 4A, 1.5?

FDD5N50NZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FDD5N50NZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD5N50NZ
tải về  FDD5N50NZ Click to download

kích thước tập tin   519.9 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel MOSFET 500V, 4A, 1.5?

FDD5N50NZ bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD5N50NZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50NZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50NZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50NZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50NZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50NZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50NZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50NZ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDD5N50NZ Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

UniFET™ II MOSFET is Fairchild Semiconductor®’s high voltage MOSFET family based on advanced planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET family has the smallest on-state resistance among the planar MOSFET, and also provides superior switching performance and higher avalanche energy strength. In addition, internal gate-source ESD diode allows UniFET II MOSFET to withstand over 2kV HBM surge stress. This device family is suitable for switching power converter applications such as power factor correction (PFC), flat panel display (FPD) TV power, ATX and electronic lamp ballasts.



Features

• RDS(on) = 1.38  (Typ.) @ VGS = 10 V, ID = 2 A

• Low Gate Charge (Typ. 9 nC)

• Low Crss (Typ. 4 pF)

• 100% Avalanche Tested

• Improved dv/dt Capability

• ESD Imoroved Capability

• RoHS Compliant



Applications

• LCD/LED/PDP TV

• Lighting

• Uninterruptible Power Supply




Số phần tương tự - FDD5N50NZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50NZF FAIRCHILD-FDD5N50NZF Datasheet
304Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 3.7A, 1.75廓
FDD5N50NZFTM FAIRCHILD-FDD5N50NZFTM Datasheet
304Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 3.7A, 1.75廓
FDD5N50NZFTM FAIRCHILD-FDD5N50NZFTM Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
FDD5N50NZTM FAIRCHILD-FDD5N50NZTM Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
More results


Mô tả tương tự - FDD5N50NZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
4N50_1109 UTC-4N50_1109 Datasheet
183Kb / 6P
   4A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Rectron Semiconductor
RM4N500LD RECTRON-RM4N500LD Datasheet
390Kb / 6P
   4A,500V N-Channel Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50 FAIRCHILD-FDD5N50 Datasheet
503Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 4A, 1.4廓
FDD5N53 FAIRCHILD-FDD5N53 Datasheet
250Kb / 9P
   N-Channel MOSFET 530V, 4A, 1.5廓
FDP5N50U FAIRCHILD-FDP5N50U_12 Datasheet
392Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 4A, 2.0廓
logo
Intersil Corporation
BUZ42 INTERSIL-BUZ42 Datasheet
41Kb / 5P
   4A, 500V, 2.000 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM5ND50CI TSC-TSM5ND50CI Datasheet
326Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFET 500V, 5A, 1.5廓
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK5N50P FS-FTK5N50P Datasheet
373Kb / 7P
   4.4A, 500V, 1.5廓 N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UF830 UTC-UF830 Datasheet
307Kb / 8P
   4.5A, 500V, 1.5廓, N-CHANNEL POWER MOSFET
UF830Z UTC-UF830Z Datasheet
280Kb / 8P
   4.5A, 500V, 1.5廓, N-CHANNEL POWER MOSFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com