công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC642P bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC642P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FDC642P_09
tải về  FDC642P tải về

kích thước tập tin   263.33 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -4A, 100m廓

FDC642P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FDC642P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC642P_09
tải về  FDC642P Click to download

kích thước tập tin   263.33 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -4A, 100m廓

FDC642P bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC642P_09 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC642P_09 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC642P_09 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC642P_09 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC642P_09 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC642P_09 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC642P_09 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

FDC642P Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
■ Typ rDS(on) = 52.5mΩ at VGS = -4.5V, ID = -4A
■ Typ rDS(on) = 75.3mΩ at VGS = -2.5V, ID = -3.2A
■ Fast switching speed
■ Low gate charge(6.9nC typical)
■ High performance trench technology for extremely low rDS(on)
■ SuperSOTTM-6 package:small footprint(72% smaller than standard SO-8);low profile(1mm thick).
■ RoHS Compliant
■ Qualified to AEC Q101

Applications
■ Load switch
■ Battery protection
■ Power management




Số phần tương tự - FDC642P_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDC642P-F085 ONSEMI-FDC642P-F085 Datasheet
1Mb / 9P
   MOSFET ??P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -4 A, 100 m
September, 2020 ??Rev. 3
FDC642P-F085P ONSEMI-FDC642P-F085P Datasheet
1Mb / 9P
   MOSFET ??P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -4 A, 100 m
September, 2020 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDC642P_F085 FAIRCHILD-FDC642P_F085 Datasheet
132Kb / 5P
   FDC642P P-Channel 2.5V specified PowerTrench MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FDC642P_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG332PZ FAIRCHILD-FDG332PZ Datasheet
458Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -2.6A, 97m廓
FDMA510PZ FAIRCHILD-FDMA510PZ Datasheet
752Kb / 7P
   Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.8A, 30m廓
FDMA520PZ FAIRCHILD-FDMA520PZ_08 Datasheet
1Mb / 6P
   Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.3A, 30m廓
FDFMA2P857 FAIRCHILD-FDFMA2P857_08 Datasheet
602Kb / 8P
   Integrated P-Channel PowerTrench짰 MOSFET and Schottky Diode .20V, .3.0A, 120m廓
logo
Unisonic Technologies
UD4P20 UTC-UD4P20 Datasheet
139Kb / 4P
   4A, 20V DUAL P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDC5661N FAIRCHILD-FDC5661N Datasheet
425Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 60V, 4A, 60m廓
FDZ1905PZ FAIRCHILD-FDZ1905PZ Datasheet
297Kb / 6P
   Common Drain P-Channel 1.5V PowerTrench짰 WL-CSP MOSFET -20V -3A, 123m廓
logo
E-CMOS Corporation
EC732341E E-CMOS-EC732341E Datasheet
304Kb / 6P
   -20V, -4A P-Channel MOS
logo
ON Semiconductor
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com