công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HFE1600-24-S bảng dữ liệu (PDF) - TDK Electronics

HFE1600-24-S Datasheet PDF - TDK Electronics
tên linh kiện HFE1600-24-S
tải về  HFE1600-24-S tải về

kích thước tập tin   1001.17 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 1600W 1U Front End Power Supplies

HFE1600-24-S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HFE1600-24-S Datasheet PDF - TDK Electronics

tên linh kiện HFE1600-24-S
tải về  HFE1600-24-S Click to download

kích thước tập tin   1001.17 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 1600W 1U Front End Power Supplies

HFE1600-24-S bảng dữ liệu (HTML) - TDK Electronics

HFE1600-24-S Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics HFE1600-24-S Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics

HFE1600-24-S Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
◆ 1U rackmount containing up to 5 units
◆ Internal ORing MOSFET & Current Share
◆ High Efficiency
◆ Up to 7600W in 1U rack
◆ Full array of signals available




Số phần tương tự - HFE1600-24-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
HFE1600-24-S TDK-HFE1600-24-S Datasheet
166Kb / 1P
   AC-DC Power Supplies
More results


Mô tả tương tự - HFE1600-24-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
RFE1600 TDK-RFE1600 Datasheet
705Kb / 2P
   1600W 1U Front End Power Supplies
HFE2500 TDK-HFE2500 Datasheet
1Mb / 2P
   2500W 1U Front End Power Supplies
logo
Mean Well Enterprises C...
RCP-1600 MEANWELL-RCP-1600 Datasheet
200Kb / 6P
   1600W Rack Mountable Front End Rectifier
logo
TDK Electronics
FPSS1U TDK-FPSS1U Datasheet
278Kb / 2P
   1000W Front End Power Supplies
logo
Murata Manufacturing Co...
D1U54-D-1200-12-HC4PC MURATA-D1U54-D-1200-12-HC4PC Datasheet
259Kb / 6P
   54mm 1U Front End DC-DC Power Converter
logo
Murata Power Solutions ...
D1U54-HD-1200-12-HA4C MURATA-PS-D1U54-HD-1200-12-HA4C Datasheet
452Kb / 8P
   54mm 1U Front End HVDC Power Supply Converter
D1U54-D-1200-12-HX4PC MURATA-PS-D1U54-D-1200-12-HX4PC Datasheet
259Kb / 6P
   54mm 1U Front End DC-DC Power Converter
logo
Bel Fuse Inc.
PFE1500 BEL-PFE1500 Datasheet
2Mb / 27P
   AC-DC FRONT-END POWER SUPPLIES
logo
Murata Power Solutions ...
D1U86P-W-1600-12-HBXDC MURATA-PS-D1U86P-W-1600-12-HBXDC Datasheet
216Kb / 6P
   86mm 1U Front End AC-DC Power Supply
D1U86P MURATA-PS-D1U86P Datasheet
216Kb / 6P
   86mm 1U Front End AC-DC Power Supply
More results




Giới thiệu về TDK Electronics


TDK Electronics là một công ty con của TDK Corporation, một công ty điện tử đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản.
TDK Electronics chuyên thiết kế và sản xuất các thành phần điện tử như tụ điện, cuộn cảm và hạt ferrite để sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm điện tử tiêu dùng, ô tô và hệ thống công nghiệp.
Công ty được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và các giải pháp sáng tạo, và nó có danh tiếng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com