công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GLZ22C bảng dữ liệu (PDF) - Frontier Electronics.

GLZ22C Datasheet PDF - Frontier Electronics.
tên linh kiện GLZ22C
tải về  GLZ22C tải về

kích thước tập tin   124.38 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Giải thích chi tiết về linh kiện 500mW MINI MELF ZENER DIODE

GLZ22C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GLZ22C Datasheet PDF - Frontier Electronics.

tên linh kiện GLZ22C
tải về  GLZ22C Click to download

kích thước tập tin   124.38 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Giải thích chi tiết về linh kiện 500mW MINI MELF ZENER DIODE

GLZ22C bảng dữ liệu (HTML) - Frontier Electronics.

GLZ22C Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. GLZ22C Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics. GLZ22C Datasheet HTML 3Page - Frontier Electronics. GLZ22C Datasheet HTML 4Page - Frontier Electronics.



Số phần tương tự - GLZ22C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
GLZ22C EIC-GLZ22C Datasheet
44Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
GLZ22C PANJIT-GLZ22C Datasheet
106Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Frontier Electronics.
GLZ22C-LFR FRONTIER-GLZ22C-LFR Datasheet
123Kb / 4P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
More results


Mô tả tương tự - GLZ22C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
ZMM5221B-LFR FRONTIER-ZMM5221B-LFR Datasheet
119Kb / 2P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
ZMM5221B FRONTIER-ZMM5221B Datasheet
119Kb / 2P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
ZMM55-C2V4-LFR FRONTIER-ZMM55-C2V4-LFR Datasheet
118Kb / 2P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
GLZJ2.0A FRONTIER-GLZJ2.0A Datasheet
128Kb / 4P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
ZMM55-C2V0 FRONTIER-ZMM55-C2V0 Datasheet
118Kb / 2P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
GLZ2.0A-LFR FRONTIER-GLZ2.0A-LFR Datasheet
123Kb / 4P
   500mW MINI MELF ZENER DIODE
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
ZMM5221B CHENG-YI-ZMM5221B Datasheet
249Kb / 3P
   500mW Mini melf ZENER Diodes
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
ZMM5221B WILLAS-ZMM5221B Datasheet
428Kb / 3P
   500mW Mini MELF Zener Diodes
logo
Rectron Semiconductor
GMZJ RECTRON-GMZJ Datasheet
45Kb / 3P
   Micro MELF ZENER DIODE 2.5% 500mW
ZMM5221B RECTRON-ZMM5221B Datasheet
23Kb / 2P
   500mW 5% mini-M.E.L.F ZENER DIODE
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com