công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX8349TB bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

NX8349TB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện NX8349TB
tải về  NX8349TB tải về

kích thước tập tin   211.32 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION

NX8349TB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NX8349TB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện NX8349TB
tải về  NX8349TB Click to download

kích thước tập tin   211.32 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION

NX8349TB bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp

NX8349TB Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp NX8349TB Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp NX8349TB Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp NX8349TB Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp NX8349TB Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp NX8349TB Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp NX8349TB Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp NX8349TB Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp NX8349TB Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp

NX8349TB Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The NX8349TB is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode TOSA (transmitter optical subassembly) with InGaAs monitor PIN-PD in a receptacle type package designed for SFP+/XFP transceiver.

FEATURES
• Internal optical isolator
• Optical output power Pf = −2 dBm
• Low threshold current Ith = 8 mA TYP. @ TC = 25°C
• Wide operating temperature range TC = −20 to +95°C
• InGaAs monitor PIN-PD

APPLICATIONS
• 10 G BASE-LW/LR
• 10 G Fibre Channel
• SONET OC-192




Số phần tương tự - NX8349TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NX8349TB CEL-NX8349TB Datasheet
242Kb / 8P
   LASER DIODE 1 650 nm InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
NX8349TB CEL-NX8349TB Datasheet
633Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
logo
Renesas Technology Corp
NX8349TB RENESAS-NX8349TB_15 Datasheet
204Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
logo
California Eastern Labs
NX8349TB CEL-NX8349TB_16 Datasheet
633Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
More results


Mô tả tương tự - NX8349TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
NX8346TS RENESAS-NX8346TS Datasheet
172Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
NX8369TB RENESAS-NX8369TB Datasheet
213Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
logo
California Eastern Labs
NX8369TB CEL-NX8369TB Datasheet
214Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
logo
Renesas Technology Corp
NX8349TB RENESAS-NX8349TB_15 Datasheet
204Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
NX8349YK RENESAS-NX8349YK_15 Datasheet
253Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
logo
California Eastern Labs
NX8349TS CEL-NX8349TS_16 Datasheet
705Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
logo
Renesas Technology Corp
NX8346TS RENESAS-NX8346TS_15 Datasheet
164Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
NX8349TS RENESAS-NX8349TS_15 Datasheet
246Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
NX8369TS RENESAS-NX8369TS_15 Datasheet
204Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
logo
California Eastern Labs
NX8349TB CEL-NX8349TB_16 Datasheet
633Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com