công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCM6249 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MCM6249 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MCM6249
tải về  MCM6249 tải về

kích thước tập tin   116.24 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 1M x4 Bit Static Random Access Memory

MCM6249 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MCM6249 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MCM6249
tải về  MCM6249 Click to download

kích thước tập tin   116.24 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 1M x4 Bit Static Random Access Memory

MCM6249 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MCM6249 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MCM6249 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MCM6249 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MCM6249 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MCM6249 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MCM6249 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MCM6249 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc

MCM6249 Thông tin chi tiết sản phẩm

1M x 4 Bit Static Random Access Memory

The MCM6249 is a 4,194,304 bit static random access memory organized as 1,048,576 words of 4 bits, fabricated using high–performance silicon–gate CMOS technology. Static design eliminates the need for external clocks or timing strobes, while CMOS circuitry reduces power consumption and provides for greater reliability.
The MCM6249 is equipped with chip enable (E) and output enable (G) pins, allowing for greater system flexibility and eliminating bus contention problems.
Either input, when high, will force the outputs into high impedance.
The MCM6249 is available in a 400 mil, 32–lead surface–mount SOJ package.

• Single 5 V ± 10% Power Supply
• Fast Access Time: 20/25/35 ns
• Equal Address and Chip Enable Access Time
• All Inputs and Outputs are TTL Compatible
• Three–State Outputs
• Power Operation: 190/175/160 mA Maximum, Active AC




Số phần tương tự - MCM6249

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM6246 MOTOROLA-MCM6246 Datasheet
126Kb / 8P
   512K x 8 Bit Static Random Access Memory
MCM6246WJ17 MOTOROLA-MCM6246WJ17 Datasheet
126Kb / 8P
   512K x 8 Bit Static Random Access Memory
MCM6246WJ17R2 MOTOROLA-MCM6246WJ17R2 Datasheet
126Kb / 8P
   512K x 8 Bit Static Random Access Memory
MCM6246WJ20 MOTOROLA-MCM6246WJ20 Datasheet
126Kb / 8P
   512K x 8 Bit Static Random Access Memory
MCM6246WJ20R2 MOTOROLA-MCM6246WJ20R2 Datasheet
126Kb / 8P
   512K x 8 Bit Static Random Access Memory
More results


Mô tả tương tự - MCM6249

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM6227A MOTOROLA-MCM6227A Datasheet
210Kb / 8P
   1M x 1 Bit Static Random Access Memory
MCM6227B MOTOROLA-MCM6227B Datasheet
147Kb / 8P
   1M x 1 Bit Static Random Access Memory
MCM6949 MOTOROLA-MCM6949 Datasheet
122Kb / 10P
   1M x 4 Bit Static Random Access Memory
MCM6147A MOTOROLA-MCM6147A Datasheet
194Kb / 6P
   4K BIT STATIC RANDOM ACCESS MEMORY
logo
ACCUTEK MICROCIRCUIT CO...
AK63264BZ ACCUTEK-AK63264BZ_09 Datasheet
78Kb / 2P
   Static Random Access Memory
AK632256BZ ACCUTEK-AK632256BZ_09 Datasheet
101Kb / 2P
   Static Random Access Memory
AK6321024W ACCUTEK-AK6321024W_09 Datasheet
148Kb / 2P
   Static Random Access Memory
AK63216Z ACCUTEK-AK63216Z_09 Datasheet
77Kb / 2P
   Static Random Access Memory
AK68512D ACCUTEK-AK68512D_09 Datasheet
185Kb / 2P
   Static Random Access Memory
AK682048D ACCUTEK-AK682048D_13 Datasheet
140Kb / 2P
   Static Random Access Memory
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com