công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA159 bảng dữ liệu (PDF) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

BA159 Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
tên linh kiện BA159
tải về  BA159 tải về

kích thước tập tin   125.78 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.0A

BA159 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BA159 Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

tên linh kiện BA159
tải về  BA159 Click to download

kích thước tập tin   125.78 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.0A

BA159 bảng dữ liệu (HTML) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

BA159 Datasheet HTML 1Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd BA159 Datasheet HTML 2Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

BA159 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Low reverse leakage
• High forward surge capability
• High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length, 5 lbs. (2.3kg) tension
• Lead and body according with RoHS standard




Số phần tương tự - BA159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BA159 PANJIT-BA159 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 400 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
HY ELECTRONIC CORP.
BA159 HY-BA159 Datasheet
825Kb / 3P
   Fast Recovery Recitifiers
logo
Naina Semiconductor ltd...
BA159 NAINA-BA159 Datasheet
107Kb / 2P
   Fast Recovery Diode, 1.0A
logo
Nanjing International G...
BA159 DGNJDZ-BA159 Datasheet
178Kb / 2P
   1.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BA159 VISHAY-BA159 Datasheet
71Kb / 4P
   Fast Switching Plastic Rectifier
30-Aug-06
More results


Mô tả tương tự - BA159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rugao Dachang Electroni...
ERB4402 DACHANG-ERB4402 Datasheet
122Kb / 2P
   Plastic fast Recover Rectifier Reverse Voltage 200 to 1000V Forward Current 1.0A
MPG06A DACHANG-MPG06A Datasheet
118Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
FR101 DACHANG-FR101 Datasheet
124Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
FR101G DACHANG-FR101G Datasheet
120Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
RU3 DACHANG-RU3 Datasheet
119Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.5A
UF4001 DACHANG-UF4001 Datasheet
121Kb / 2P
   Plastic Ultra-Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
RGP10A DACHANG-RGP10A Datasheet
119Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Leshan Radio Company
BA159 LRC-BA159 Datasheet
352Kb / 3P
   Fast Switching Plastic Rectifiers Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.0A
BA159D LRC-BA159D Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers Reverse Voltage 400 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Rugao Dachang Electroni...
FR251G DACHANG-FR251G Datasheet
120Kb / 2P
   Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com