công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5401 bảng dữ liệu (PDF) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

1N5401 Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
tên linh kiện 1N5401
tải về  1N5401 tải về

kích thước tập tin   122.38 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 3.0 A

1N5401 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N5401 Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

tên linh kiện 1N5401
tải về  1N5401 Click to download

kích thước tập tin   122.38 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 3.0 A

1N5401 bảng dữ liệu (HTML) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

1N5401 Datasheet HTML 1Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd 1N5401 Datasheet HTML 2Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

1N5401 Thông tin chi tiết sản phẩm

Reverse Voltage 50 to 1000 V
Forward Current 3.0 A

Features
• Low reverse leakage
• High forward surge capability
• High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length, 5 lbs. (2.3kg) tension
• Lead and body according with ROHS standard




Số phần tương tự - 1N5401

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5401 MOTOROLA-1N5401 Datasheet
44Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS 50-1000 VOLTS 3.0 AMPERE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5401 TSC-1N5401 Datasheet
228Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
1N5401 TSC-1N5401 Datasheet
242Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
1N5401 PACELEADER-1N5401 Datasheet
487Kb / 2P
   3.0AMP GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER - 50V-1000V
logo
Bytes
1N5401 BYTES-1N5401 Datasheet
151Kb / 2P
   3.0 AMP SILICON RECTIFIERS
More results


Mô tả tương tự - 1N5401

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N5400G DACHANG-1N5400G Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 3.0 A
RL201 DACHANG-RL201 Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 2.0 A
RL251 DACHANG-RL251 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 2.5 A
RL251G DACHANG-RL251G Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 2.5 A
5A05 DACHANG-5A05 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 5.0 A
1N4001 DACHANG-1N4001 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 1.0 A
10A05 DACHANG-10A05 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 10 A
1A1 DACHANG-1A1 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 1.0 A
1N4001G DACHANG-1N4001G Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 1.0 A
6A05 DACHANG-6A05 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000 V Forward Current 6.0 A
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com