công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC7800 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC7800 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC7800
tải về  MC7800 tải về

kích thước tập tin   278.25 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS

MC7800 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC7800 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC7800
tải về  MC7800 Click to download

kích thước tập tin   278.25 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS

MC7800 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

Back Button MC7800 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC7800 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button 

MC7800 Thông tin chi tiết sản phẩm

Three-Terminal Positive Voltage Regulators

These voltage regulators are monolithic integrated circuits designed as fixed–voltage regulators for a wide variety of applications including local, on–card regulation. These regulators employ internal current limiting, thermal shutdown, and safe–area compensation. With adequate heatsinking they can deliver output currents in excess of 1.0 A. Although designed primarily as a fixed voltage regulator, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.

• Output Current in Excess of 1.0 A
• No External Components Required
• Internal Thermal Overload Protection
• Internal Short Circuit Current Limiting
• Output Transistor Safe–Area Compensation
• Output Voltage Offered in 2% and 4% Tolerance
• Available in Surface Mount D2PAK and Standard 3–Lead Transistor Packages
• Previous Commercial Temperature Range has been Extended to a Junction Temperature Range of –40°C to +125°C




Số phần tương tự - MC7800

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC7800 ONSEMI-MC7800 Datasheet
234Kb / 32P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
April, 2005 ??Rev. 14
MC7800 ONSEMI-MC7800 Datasheet
217Kb / 31P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
November, 2014 ??Rev. 27
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MC7800 NJSEMI-MC7800 Datasheet
427Kb / 6P
   THREE-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC7800 ONSEMI-MC7800 Datasheet
439Kb / 28P
   Voltage Regulators - Positive 1.0 A
November, 2021 - Rev. 29
MC7800A ONSEMI-MC7800A Datasheet
295Kb / 33P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
July, 2010 ??Rev. 21
More results


Mô tả tương tự - MC7800

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
LM340 MOTOROLA-LM340 Datasheet
205Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
MCT7800 MOTOROLA-MCT7800 Datasheet
224Kb / 12P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC7800 ONSEMI-MC7800 Datasheet
234Kb / 32P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
April, 2005 ??Rev. 14
LM340 ONSEMI-LM340 Datasheet
205Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
1996 Rev 1
logo
Motorola, Inc
MC78M00 MOTOROLA-MC78M00 Datasheet
189Kb / 12P
   THREE-TERMINAL MEDIUM CURRENT POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
Micro Commercial Compon...
MC7809CT MCC-MC7809CT Datasheet
490Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA7805AP KEC-KIA7805AP Datasheet
382Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
LM7806J3 CYSTEKEC-LM7806J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
LM7810J3 CYSTEKEC-LM7810J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Micro Commercial Compon...
MC78M05CT MCC-MC78M05CT Datasheet
583Kb / 4P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com