công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX02 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVX02 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC74LVX02
tải về  MC74LVX02 tải về

kích thước tập tin   134.15 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVX02 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVX02
tải về  MC74LVX02 Click to download

kích thước tập tin   134.15 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX02 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVX02 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVX02 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVX02 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVX02 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVX02 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc

MC74LVX02 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74LVX02 is an advanced high speed CMOS 2–input NOR gate. The inputs tolerate voltages up to 7V, allowing the interface of 5V systems to 3V systems.
   
• High Speed: tPD = 4.5ns (Typ) at VCC = 3.3V
• Low Power Dissipation: ICC = 2µA (Max) at TA = 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Low Noise: VOLP = 0.5V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300mA
• ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
   




Số phần tương tự - MC74LVX02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX02 ONSEMI-MC74LVX02 Datasheet
134Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX02 ONSEMI-MC74LVX02 Datasheet
82Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVX02 ONSEMI-MC74LVX02 Datasheet
110Kb / 5P
   Quad 2-Input NOR Gate
August, 2014 ??Rev. 5
MC74LVX02D ONSEMI-MC74LVX02D Datasheet
134Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX02DR2 ONSEMI-MC74LVX02DR2 Datasheet
82Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 3
More results


Mô tả tương tự - MC74LVX02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX14 ONSEMI-MC74LVX14 Datasheet
139Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX32 ONSEMI-MC74LVX32 Datasheet
132Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Motorola, Inc
MC74LVX574 MOTOROLA-MC74LVX574 Datasheet
147Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX373 MOTOROLA-MC74LVX373 Datasheet
168Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
Analog Devices
ADG741 AD-ADG741_15 Datasheet
315Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. A
ADG722 AD-ADG722_15 Datasheet
274Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage
Rev. E
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125 MOTOROLA-MC74LVX125 Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX245 MOTOROLA-MC74LVX245 Datasheet
163Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVXC3245 MOTOROLA-MC74LVXC3245 Datasheet
139Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX08 ONSEMI-MC74LVX08 Datasheet
133Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Analog Devices
ADG736L AD-ADG736L_15 Datasheet
269Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. 0
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com