công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ646SD bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVQ646SD Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC74LVQ646SD
tải về  MC74LVQ646SD tải về

kích thước tập tin   230.29 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER

MC74LVQ646SD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVQ646SD Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ646SD
tải về  MC74LVQ646SD Click to download

kích thước tập tin   230.29 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER

MC74LVQ646SD bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVQ646SD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC74LVQ646SD Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc

MC74LVQ646SD Thông tin chi tiết sản phẩm

Low-Voltage Quiet CMOS Octal Transceiver/Registered Transceiver (3-State, Non-Inverting)

The MC74LVQ646 is a high performance, non–inverting octal transceiver/registered transceiver operating from a 2.7 to 3.6V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance. The MC74LVQ646 is suitable for memory address driving and all TTL level bus oriented transceiver applications.

• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation – Ideal for Low Power/Low Noise Applications
• Guaranteed Simultaneous Switching Noise Level and Dynamic Threshold Performance
• Guaranteed Skew Specifications
• Guaranteed Incident Wave Switching into 75Ω
• Low Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V




Số phần tương tự - MC74LVQ646SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ652 MOTOROLA-MC74LVQ652 Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LVQ652DT MOTOROLA-MC74LVQ652DT Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LVQ652DW MOTOROLA-MC74LVQ652DW Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LVQ652SD MOTOROLA-MC74LVQ652SD Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
More results


Mô tả tương tự - MC74LVQ646SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX646 ONSEMI-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
1996 REV 2
logo
Motorola, Inc
MC74LCX2952 MOTOROLA-MC74LCX2952 Datasheet
182Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ652 MOTOROLA-MC74LVQ652 Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX652 MOTOROLA-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX16646 MOTOROLA-MC74LCX16646 Datasheet
164Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX245DTG ONSEMI-MC74LCX245DTG Datasheet
146Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transceiver
October, 2012 ??Rev. 11
MC74LCX245DWR2G ONSEMI-MC74LCX245DWR2G Datasheet
146Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transceiver
October, 2012 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC74LCX2245 MOTOROLA-MC74LCX2245 Datasheet
161Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER
MC74LCX245 MOTOROLA-MC74LCX245 Datasheet
157Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com