công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ652 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVQ652 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC74LVQ652
tải về  MC74LVQ652 tải về

kích thước tập tin   244.6 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE

MC74LVQ652 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVQ652 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ652
tải về  MC74LVQ652 Click to download

kích thước tập tin   244.6 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE

MC74LVQ652 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVQ652 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC74LVQ652 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc

MC74LVQ652 Thông tin chi tiết sản phẩm

Low-Voltage Quiet CMOS Octal Transceiver/Registered Transceiver With Dual Enable
(3-State, Non-Inverting)

The MC74LVQ652 is a high performance, non–inverting octal transceiver/registered transceiver operating from a 2.7 to 3.6V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance. The MC74LVQ652 is suitable for memory address driving and all TTL level bus oriented transceiver applications.

• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation – Ideal for Low Power/Low
   Noise Applications
• Guaranteed Simultaneous Switching Noise Level and Dynamic
   Threshold Performance
• Guaranteed Skew Specifications
• Guaranteed Incident Wave Switching into 75Ω
• Low Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System Power
   Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V




Số phần tương tự - MC74LVQ652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ646 MOTOROLA-MC74LVQ646 Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ646DT MOTOROLA-MC74LVQ646DT Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ646DW MOTOROLA-MC74LVQ646DW Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ646SD MOTOROLA-MC74LVQ646SD Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
More results


Mô tả tương tự - MC74LVQ652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX652 MOTOROLA-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
logo
ON Semiconductor
MC74LCX652 ONSEMI-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW.VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
1996 REV 1
logo
Motorola, Inc
MC74LCX16652 MOTOROLA-MC74LCX16652 Datasheet
172Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX646 ONSEMI-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
1996 REV 2
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ646 MOTOROLA-MC74LVQ646 Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX2952 MOTOROLA-MC74LCX2952 Datasheet
182Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
logo
NXP Semiconductors
74AC11620 PHILIPS-74AC11620 Datasheet
178Kb / 7P
   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
October 17 1990
logo
Texas Instruments
74AC11620 TI1-74AC11620_09 Datasheet
119Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
74AC11623 TI1-74AC11623_09 Datasheet
108Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com