công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ574 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVQ574 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC74LVQ574
tải về  MC74LVQ574 tải về

kích thước tập tin   214.33 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP

MC74LVQ574 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVQ574 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ574
tải về  MC74LVQ574 Click to download

kích thước tập tin   214.33 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP

MC74LVQ574 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVQ574 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ574 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ574 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ574 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ574 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ574 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ574 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ574 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc

MC74LVQ574 Thông tin chi tiết sản phẩm

Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop Flow Through Pinout (3-State, Non-Inverting)

The MC74LVQ574 is a high performance, non–inverting octal D–type flip–flop operating from a 2.7 to 3.6V supply. The MC74LVQ574 is suitable for TTL level bus oriented applications where a memory element is required.
Current drive capability is 12mA at the outputs. The MC74LVQ574 consists of 8 edge–triggered flip–flops with individual D–type inputs and 3–state true outputs. The buffered clock and buffered Output Enable (OE) are common to all flip–flops. The eight flip–flops will store the state of individual D inputs that meet the setup and hold time requirements on the LOW–to–HIGH Clock (CP) transition. With the OE LOW, the contents of the eight flip–flops are available at the outputs. When the OE is HIGH, the outputs go to the high impedance state. The OE input level does not affect the operation of the flip–flops.

• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation – Ideal for Low Power/Low Noise Applications
• Guaranteed Simultaneous Switching Noise Level and Dynamic Threshold Performance
• Guaranteed Skew Specifications
• Guaranteed Incident Wave Switching into 75Ω
• Low Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V




Số phần tương tự - MC74LVQ574

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ573 MOTOROLA-MC74LVQ573 Datasheet
215Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LVQ573DT MOTOROLA-MC74LVQ573DT Datasheet
215Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LVQ573DW MOTOROLA-MC74LVQ573DW Datasheet
215Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LVQ573M MOTOROLA-MC74LVQ573M Datasheet
215Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LVQ573SD MOTOROLA-MC74LVQ573SD Datasheet
215Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
More results


Mô tả tương tự - MC74LVQ574

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LVC374A ONSEMI-74LVC374A_16 Datasheet
101Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
April, 2016 ??Rev. 2
logo
Motorola, Inc
MC74LCX374 MOTOROLA-MC74LCX374 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74LCX374 ONSEMI-MC74LCX374 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
1996 REV 3
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ374 MOTOROLA-MC74LVQ374 Datasheet
212Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74LCX574 ONSEMI-MC74LCX574 Datasheet
159Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
1996 REV 2
MC74LCX374 ONSEMI-MC74LCX374_12 Datasheet
136Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
July, 2012 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MC74LCX574 MOTOROLA-MC74LCX574 Datasheet
159Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC74LCX374 ONSEMI-MC74LCX374_14 Datasheet
96Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal D-Type Flip-Flop
September, 2014 ??Rev. 12
74LVT574 ONSEMI-74LVT574 Datasheet
341Kb / 13P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop
January 2008 Rev. 1.6.0
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ273 FAIRCHILD-74LVQ273 Datasheet
89Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com