công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ138DT bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVQ138DT Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC74LVQ138DT
tải về  MC74LVQ138DT tải về

kích thước tập tin   222.95 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER

MC74LVQ138DT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVQ138DT Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ138DT
tải về  MC74LVQ138DT Click to download

kích thước tập tin   222.95 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER

MC74LVQ138DT bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVQ138DT Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ138DT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ138DT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ138DT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ138DT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ138DT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ138DT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74LVQ138DT Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc

MC74LVQ138DT Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74LVQ138 is a high performance, 1–of–8 decoder/demultiplexer operating from a 2.7 to 3.6V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance. The MC74LVQ138 is suitable for memory address decoding and other TTL level bus oriented applications.

• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation – Ideal for Low Power/Low Noise Applications
• Guaranteed Simultaneous Switching Noise Level and Dynamic Threshold Performance
• Guaranteed Skew Specifications
• Guaranteed Incident Wave Switching into 75Ω
• Low Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V




Số phần tương tự - MC74LVQ138DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ125 MOTOROLA-MC74LVQ125 Datasheet
191Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD BUFFER
MC74LVQ125D MOTOROLA-MC74LVQ125D Datasheet
191Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD BUFFER
MC74LVQ125DT MOTOROLA-MC74LVQ125DT Datasheet
191Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD BUFFER
MC74LVQ125M MOTOROLA-MC74LVQ125M Datasheet
191Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD BUFFER
MC74LVQ125SD MOTOROLA-MC74LVQ125SD Datasheet
191Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD BUFFER
More results


Mô tả tương tự - MC74LVQ138DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX138 ONSEMI-MC74LCX138 Datasheet
162Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER
1996 REV 1
MC74LCX138DTG ONSEMI-MC74LCX138DTG Datasheet
165Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS 3-to-8 Decoder/Demultiplexer
October, 2012 ??Rev. 10
MC74LCX138MELG ONSEMI-MC74LCX138MELG Datasheet
165Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS 3-to-8 Decoder/Demultiplexer
October, 2012 ??Rev. 10
logo
STMicroelectronics
74LCX139 STMICROELECTRONICS-74LCX139_06 Datasheet
315Kb / 17P
   Low voltage CMOS Dual 2 to 4 decoder / demultiplexer
74LCX139 STMICROELECTRONICS-74LCX139 Datasheet
279Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX139 ONSEMI-MC74LCX139 Datasheet
100Kb / 8P
   Dual Low-Voltage CMOS 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
January, 2005 ??Rev. 3
logo
STMicroelectronics
74LVX139 STMICROELECTRONICS-74LVX139 Datasheet
289Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX139 ONSEMI-MC74LCX139_12 Datasheet
162Kb / 7P
   Dual Low-Voltage CMOS 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
October, 2012 ??Rev. 7
logo
Fairchild Semiconductor
74LVQ138 FAIRCHILD-74LVQ138 Datasheet
98Kb / 8P
   Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer
74LVX138 FAIRCHILD-74LVX138 Datasheet
79Kb / 7P
   Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com