công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ04M bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVQ04M Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC74LVQ04M
tải về  MC74LVQ04M tải về

kích thước tập tin   176.83 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS HEX INVERTER

MC74LVQ04M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVQ04M Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ04M
tải về  MC74LVQ04M Click to download

kích thước tập tin   176.83 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS HEX INVERTER

MC74LVQ04M bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVQ04M Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ04M Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ04M Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ04M Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ04M Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ04M Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ04M Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc

MC74LVQ04M Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74LVQ04 is a high performance hex inverter operating from a 2.7 to 3.6V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance.
Current drive capability is 12mA at the outputs.

• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation – Ideal for Low Power/Low Noise Applications
• Guaranteed Simultaneous Switching Noise Level and Dynamic Threshold Performance
• Guaranteed Skew Specifications
• Guaranteed Incident Wave Switching into 75Ω
• Low Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V




Số phần tương tự - MC74LVQ04M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ00 MOTOROLA-MC74LVQ00 Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
MC74LVQ00D MOTOROLA-MC74LVQ00D Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
MC74LVQ00DT MOTOROLA-MC74LVQ00DT Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
MC74LVQ00M MOTOROLA-MC74LVQ00M Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
MC74LVQ00SD MOTOROLA-MC74LVQ00SD Datasheet
179Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
More results


Mô tả tương tự - MC74LVQ04M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04DTR2G ONSEMI-MC74LCX04DTR2G Datasheet
138Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
October, 2012 ??Rev. 8
logo
STMicroelectronics
74LVQ04 STMICROELECTRONICS-74LVQ04_04 Datasheet
221Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04_05 Datasheet
80Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
January, 2005 ??Rev. 4
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04_14 Datasheet
110Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
August, 2014 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MC74LCX04 MOTOROLA-MC74LCX04 Datasheet
133Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04 Datasheet
133Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
REV 1
74LVC06A ONSEMI-74LVC06A_15 Datasheet
94Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
December, 2015 ??Rev. 0
74LVC04A ONSEMI-74LVC04A Datasheet
92Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
September, 2015 ??Rev. 0
74LVC06A ONSEMI-74LVC06A Datasheet
96Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
June, 2015 ??Rev. P0
MC74LCX14 ONSEMI-MC74LCX14_12 Datasheet
168Kb / 8P
   Low Voltage CMOS Hex Schmitt Inverter
October, 2012 ??Rev. 8
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com