công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BDW48 bảng dữ liệu (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

BDW48 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
tên linh kiện BDW48
tải về  BDW48 tải về

kích thước tập tin   251.02 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc Silicon PNP Darlington Power Transistor

BDW48 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BDW48 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện BDW48
tải về  BDW48 Click to download

kích thước tập tin   251.02 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc Silicon PNP Darlington Power Transistor

BDW48 bảng dữ liệu (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited

BDW48 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited BDW48 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited

BDW48 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
• Collector-Emitter Sustaining Voltage- : VCEO(SUS)= -120V(Min)
• High DC Current Gain : hFE= 1000(Min) @IC= -5A
• Low Collector Saturation Voltage : VCE(sat)= -2.0V(Max.)@ IC= -5.0A = -3.0V(Max.)@ IC= -10A
• Complement to Type BDW43

APPLICATIONS
• Designed for general purpose and low speed switching applications




Số phần tương tự - BDW48

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BDW48 MOTOROLA-BDW48 Datasheet
414Kb / 6P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDW48 NJSEMI-BDW48 Datasheet
136Kb / 2P
   Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results


Mô tả tương tự - BDW48

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2N6041 ISC-2N6041 Datasheet
151Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1100 ISC-2SB1100 Datasheet
154Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BDX6A ISC-BDX6A Datasheet
190Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SA1046 ISC-2SA1046 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB786 ISC-2SB786 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJH11017 ISC-MJH11017 Datasheet
136Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BD646F ISC-BD646F Datasheet
279Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1253 ISC-2SB1253_16 Datasheet
189Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1431 ISC-2SB1431 Datasheet
263Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1079 ISC-2SB1079 Datasheet
103Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJ11015 ISC-MJ11015 Datasheet
53Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results




Giới thiệu về Inchange Semiconductor Company Limited


Công ty bán dẫn Inchange Limited là một công ty bán dẫn Trung Quốc được thành lập vào năm 1997.

Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các thiết bị năng lượng tương tự và rời rạc và điốt cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.

Inchange được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.

Công ty có hoạt động tại một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị điện và điốt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com