công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVQ00 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVQ00 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC74LVQ00
tải về  MC74LVQ00 tải về

kích thước tập tin   179.07 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE

MC74LVQ00 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVQ00 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74LVQ00
tải về  MC74LVQ00 Click to download

kích thước tập tin   179.07 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE

MC74LVQ00 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVQ00 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVQ00 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVQ00 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVQ00 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVQ00 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVQ00 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVQ00 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc

MC74LVQ00 Thông tin chi tiết sản phẩm

Low-Voltage Quad CMOS Quad 2-Input NAND Gate

The MC74LVQ00 is a quad 2–input NAND gate operating from a 2.7 to 3.6V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance.
Current drive capability is 12mA at the outputs.

• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation – Ideal for Low Power/Low Noise Applications
• Guaranteed Simultaneous Switching Noise Level and Dynamic Threshold Performance
• Guaranteed Skew Specifications
• Guaranteed Incident Wave Switching into 75Ω
• Low Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V




Số phần tương tự - MC74LVQ00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ02 MOTOROLA-MC74LVQ02 Datasheet
185Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NOR GATE
MC74LVQ02D MOTOROLA-MC74LVQ02D Datasheet
185Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NOR GATE
MC74LVQ02DT MOTOROLA-MC74LVQ02DT Datasheet
185Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NOR GATE
MC74LVQ02M MOTOROLA-MC74LVQ02M Datasheet
185Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NOR GATE
MC74LVQ02SD MOTOROLA-MC74LVQ02SD Datasheet
185Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NOR GATE
More results


Mô tả tương tự - MC74LVQ00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX00 ONSEMI-MC74LCX00 Datasheet
135Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
1996 REV 1
74LVC32A ONSEMI-74LVC32A Datasheet
95Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input NAND Gate
October, 2015 ??Rev. 0
74LVC02A ONSEMI-74LVC02A Datasheet
95Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input NAND Gate
September, 2015 ??Rev. 0
MC74LCX00DTR2G ONSEMI-MC74LCX00DTR2G Datasheet
156Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input NAND Gate
October, 2012 ??Rev. 8
74LVC08A ONSEMI-74LVC08A Datasheet
94Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input NAND Gate
September, 2015 ??Rev. 0
logo
STMicroelectronics
74LVQ00 STMICROELECTRONICS-74LVQ00_04 Datasheet
285Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT NAND GATE
logo
ON Semiconductor
74LVC240A ONSEMI-74LVC240A Datasheet
94Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input NAND Gate
October, 2015 ??Rev. 0
MC74LCX00 ONSEMI-MC74LCX00_05 Datasheet
80Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input NAND Gate
January, 2005 ??Rev. 5
74LVC00A ONSEMI-74LVC00A Datasheet
95Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input NAND Gate
September, 2015 ??Rev. 0
74LVC126A ONSEMI-74LVC126A Datasheet
101Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input NAND Gate
October, 2015 ??Rev. 0
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com