công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD6528EF bảng dữ liệu (PDF) - KODENSHI_AUK CORP.

STD6528EF Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.
tên linh kiện STD6528EF
tải về  STD6528EF tải về

kích thước tập tin   324.62 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN Silicon Transistor

STD6528EF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
STD6528EF Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện STD6528EF
tải về  STD6528EF Click to download

kích thước tập tin   324.62 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN Silicon Transistor

STD6528EF bảng dữ liệu (HTML) - KODENSHI_AUK CORP.

STD6528EF Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. STD6528EF Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. STD6528EF Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. STD6528EF Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. STD6528EF Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.

STD6528EF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Very low saturation voltage: VCE(sat)=0.2V (Max.)
   @ IC=50mA, IB=5mA
• High DC current gain: hFE=1000~2500
• Small size SMD package

Application
• Micom Direct drive and switching Application




Số phần tương tự - STD6528EF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STD6528EF AUK-STD6528EF Datasheet
308Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
More results


Mô tả tương tự - STD6528EF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com