công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK350-010 bảng dữ liệu (PDF) - Sanyo Semicon Device

STK350-010 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
tên linh kiện STK350-010
tải về  STK350-010 tải về

kích thước tập tin   69.0 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-channel AF Voltage Amplifier (60 to 80W/channel supported)

STK350-010 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
STK350-010 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK350-010
tải về  STK350-010 Click to download

kích thước tập tin   69.0 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-channel AF Voltage Amplifier (60 to 80W/channel supported)

STK350-010 bảng dữ liệu (HTML) - Sanyo Semicon Device

STK350-010 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK350-010 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK350-010 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK350-010 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device

STK350-010 Thông tin chi tiết sản phẩm

Overview
The STK350-010 is a voltage amplifier for use in audio power output stages. It comprises a 2-channel amplifier integrated in a small package, making possible audio set miniaturization and design simplification.

Features
• Split power supply for wide bandwidth (f=20Hz to 20kHz).
• Member of a family of devices with power capacities from 40W to 150W.
• Compact package.
• High withstand voltage.




Số phần tương tự - STK350-010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK350-010 SANYO-STK350-010 Datasheet
69Kb / 4P
   2-channel AF Voltage Amplifier (80 to 90W/channel supported)
STK350-010 SANYO-STK350-010 Datasheet
68Kb / 4P
   2-channel AF Voltage Amplifier (90 to 100W/channel supported)?
STK350-010 SANYO-STK350-010 Datasheet
69Kb / 4P
   2-channel AF Voltage Amplifier (100 to 120W/channel supported)?
STK350-010 SANYO-STK350-010 Datasheet
69Kb / 4P
   2-channel AF Voltage Amplifier (120 to 150W/channel supported)???
logo
List of Unclassifed Man...
STK350-010 ETC1-STK350-010 Datasheet
1Mb / 19P
   Features of the IMST Hybird ICs
More results


Mô tả tương tự - STK350-010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK350-020 SANYO-STK350-020 Datasheet
69Kb / 4P
   2-channel AF Voltage Amplifier (80 to 90W/channel supported)
STK350-030 SANYO-STK350-030 Datasheet
68Kb / 4P
   2-channel AF Voltage Amplifier (90 to 100W/channel supported)?
STK350-050 SANYO-STK350-050 Datasheet
69Kb / 4P
   2-channel AF Voltage Amplifier (120 to 150W/channel supported)???
STK350-040 SANYO-STK350-040 Datasheet
69Kb / 4P
   2-channel AF Voltage Amplifier (100 to 120W/channel supported)?
STK3062III SANYO-STK3062III Datasheet
471Kb / 3P
   Thick Film Hybrid Integrated Circuit 2-channel Voltage Amplifier For 60 to 70W AF Power Amplifier???
logo
List of Unclassifed Man...
STK3102III ETC-STK3102III Datasheet
139Kb / 3P
   2-Channel Voltage Amplifier for 90 to 100W AF Power Amplifier (Dual Supplies)
logo
Sanyo Semicon Device
LA4508 SANYO-LA4508 Datasheet
219Kb / 7P
   8.5W 2-Channel AF Power Amplifier
LA4635B SANYO-LA4635B Datasheet
25Kb / 3P
   2-Channel BTL AF Power Amplifier
LA4445 SANYO-LA4445 Datasheet
211Kb / 7P
   5.5W 2-Channel AF Power Amplifier
LA4500 SANYO-LA4500 Datasheet
629Kb / 12P
   5.3W 2-Channel AF Power Amplifier
More results




Giới thiệu về Sanyo Semicon Device


Tập đoàn thiết bị bán dẫn Sanyo, hay thiết bị bán kết Sanyo, là công ty con của Sanyo Electric Co., Ltd., một công ty điện tử Nhật Bản. Thiết bị bán kết Sanyo là nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, bóng bán dẫn và các thành phần khác cho các ứng dụng điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Thiết bị Semicon của Sanyo được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển và đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ và sản phẩm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của thiết bị Semicon Semicon được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giúp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.

Năm 2010, Sanyo Electric đã được Panasonic Corporation, một công ty điện tử toàn cầu hàng đầu. Do đó, thiết bị bán kết Sanyo đã trở thành công ty con của Panasonic và được tích hợp vào hoạt động kinh doanh bán dẫn. Việc mua lại cho phép Panasonic mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong thị trường bán dẫn và tăng cường hơn nữa vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com