công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

19-21-W1D-ANPHY-3T bảng dữ liệu (PDF) - Everlight Electronics Co., Ltd

19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet PDF - Everlight Electronics Co., Ltd
tên linh kiện 19-21-W1D-ANPHY-3T
tải về  19-21-W1D-ANPHY-3T tải về

kích thước tập tin   154.66 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 0603 Package Chip LED (0.8 mm Height)

19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet PDF - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện 19-21-W1D-ANPHY-3T
tải về  19-21-W1D-ANPHY-3T Click to download

kích thước tập tin   154.66 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 0603 Package Chip LED (0.8 mm Height)

19-21-W1D-ANPHY-3T bảng dữ liệu (HTML) - Everlight Electronics Co., Ltd

Back Button 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd 19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet HTML 10Page - Everlight Electronics Co., Ltd Next Button 

19-21-W1D-ANPHY-3T Thông tin chi tiết sản phẩm

Descriptions
• The 19-21 SMD LED is much smaller than lead frame type components, thus enable smaller board size, higher packing density, reduced storage space and finally smaller equipment to be obtained.
• Besides, lightweight makes them ideal for miniature applications. etc.

Features
• Package in 8mm tape on 7" diameter reel.
• Compatible with automatic placement equipment.
• Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
• Mono-color type.
• Pb-Free.

Applications
• Automotive: backlighting in dashboard and switch.
• Telecommunication: indicator and backlighting in telephone and fax.
• Flat backlight for LCD, switch and symbol.
• General use.




Số phần tương tự - 19-21-W1D-ANPHY-3T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
19-21-W1D-ANPHY-3T TO-GRACE-19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet
681Kb / 11P
   0603 Package Chip LED (0.8 mm Height)
More results


Mô tả tương tự - 19-21-W1D-ANPHY-3T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
19-21-T1D-ANPHY-3T TO-GRACE-19-21-T1D-ANPHY-3T Datasheet
855Kb / 12P
   0603 Package Chip LED (0.8 mm Height)
logo
Everlight Electronics C...
19-21-T1D-ANPHY-3T EVERLIGHT-19-21-T1D-ANPHY-3T Datasheet
164Kb / 12P
   0603 Package Chip LED (0.8 mm Height)
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
19-21-T1D-CPQTY-3T TO-GRACE-19-21-T1D-CPQTY-3T Datasheet
767Kb / 12P
   0603 Package Chip LED (0.8 mm Height)
19-21-W1D-ANPHY-3T TO-GRACE-19-21-W1D-ANPHY-3T Datasheet
681Kb / 11P
   0603 Package Chip LED (0.8 mm Height)
logo
Everlight Electronics C...
19-21-T1D-CPQTY-3T EVERLIGHT-19-21-T1D-CPQTY-3T Datasheet
154Kb / 12P
   0603 Package Chip LED (0.8 mm Height)
19-213-BHC-AN1P2-3T EVERLIGHT-19-213-BHC-AN1P2-3T Datasheet
184Kb / 10P
   0603 Package Chip LED (0.6 mm Height)
19-213-GHC-YR1S2-3T EVERLIGHT-19-213-GHC-YR1S2-3T Datasheet
145Kb / 10P
   0603 Package Chip LED (0.6 mm Height)
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
19-213-BHC-AN1P2-3T TO-GRACE-19-213-BHC-AN1P2-3T Datasheet
1Mb / 10P
   0603 Package Chip LED (0.6 mm Height)
logo
Everlight Electronics C...
19-213-GHC-XS1T1N-3T EVERLIGHT-19-213-GHC-XS1T1N-3T Datasheet
155Kb / 10P
   0603 Package Chip LED (0.6 mm Height)
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
19-213-T1D-ANPHY-3T TO-GRACE-19-213-T1D-ANPHY-3T Datasheet
1Mb / 12P
   0603 Package Chip LED (0.6 mm Height)
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com