công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLP-4131C-81 bảng dữ liệu (PDF) - Sanyo Semicon Device

SLP-4131C-81 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
tên linh kiện SLP-4131C-81
tải về  SLP-4131C-81 tải về

kích thước tập tin   23.72 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 첩5mm yellow contact type LED lamp

SLP-4131C-81 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SLP-4131C-81 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SLP-4131C-81
tải về  SLP-4131C-81 Click to download

kích thước tập tin   23.72 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 첩5mm yellow contact type LED lamp

SLP-4131C-81 bảng dữ liệu (HTML) - Sanyo Semicon Device

SLP-4131C-81 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SLP-4131C-81 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SLP-4131C-81 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SLP-4131C-81 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device

SLP-4131C-81 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• GaAsP yellow LED
• 5.0mmø, round top type lamp
• Clear yellow resin package type
• The insertion which made it stick to PCB is possible
• High luminous intensity, high reliability and long life
• Application : for the general public welfare




Số phần tương tự - SLP-4131C-81

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SLP-4130C-81 SANYO-SLP-4130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow contact type LED lamp
More results


Mô tả tương tự - SLP-4131C-81

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SLP-4130C-81 SANYO-SLP-4130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow contact type LED lamp
SLP-3131C-81 SANYO-SLP-3131C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow-green contact type LED lamp
SLP-3132C-81 SANYO-SLP-3132C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yellow-green contact type LED lamp
SLP-9131C-81 SANYO-SLP-9131C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-9132C-81 SANYO-SLP-9132C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-9130C-81 SANYO-SLP-9130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm red contact type LED lamp
SLP-3130C-81 SANYO-SLP-3130C-81 Datasheet
23Kb / 4P
   첩5mm yelloe-green contact type LED lamp
SLP-4118B-51 SANYO-SLP-4118B-51 Datasheet
24Kb / 4P
   첩3.1mm yellow contact type LED lamp
SLP-3117E-51 SANYO-SLP-3117E-51 Datasheet
25Kb / 4P
   첩3.1mm yellow-green contact type LED lamp (U-cut version)
logo
Seoul Semiconductor
LY350 SEOUL-LY350 Datasheet
89Kb / 10P
   YELLOW LAMP LED
More results




Giới thiệu về Sanyo Semicon Device


Tập đoàn thiết bị bán dẫn Sanyo, hay thiết bị bán kết Sanyo, là công ty con của Sanyo Electric Co., Ltd., một công ty điện tử Nhật Bản. Thiết bị bán kết Sanyo là nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, bóng bán dẫn và các thành phần khác cho các ứng dụng điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Thiết bị Semicon của Sanyo được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển và đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ và sản phẩm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của thiết bị Semicon Semicon được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giúp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.

Năm 2010, Sanyo Electric đã được Panasonic Corporation, một công ty điện tử toàn cầu hàng đầu. Do đó, thiết bị bán kết Sanyo đã trở thành công ty con của Panasonic và được tích hợp vào hoạt động kinh doanh bán dẫn. Việc mua lại cho phép Panasonic mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong thị trường bán dẫn và tăng cường hơn nữa vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com