công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TFS77A bảng dữ liệu (PDF) - Vectron International, Inc

TFS77A Datasheet PDF - Vectron International, Inc
tên linh kiện TFS77A
tải về  TFS77A tải về

kích thước tập tin   181.46 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VECTRON [Vectron International, Inc]
Trang chủ  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Filter specification

TFS77A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TFS77A Datasheet PDF - Vectron International, Inc

tên linh kiện TFS77A
tải về  TFS77A Click to download

kích thước tập tin   181.46 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VECTRON [Vectron International, Inc]
Trang chủ  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Filter specification

TFS77A bảng dữ liệu (HTML) - Vectron International, Inc

TFS77A Datasheet HTML 1Page - Vectron International, Inc TFS77A Datasheet HTML 2Page - Vectron International, Inc TFS77A Datasheet HTML 3Page - Vectron International, Inc TFS77A Datasheet HTML 4Page - Vectron International, Inc TFS77A Datasheet HTML 5Page - Vectron International, Inc

TFS77A Thông tin chi tiết sản phẩm

Measurement condition

   Ambient temperature: 25 °C
   Input power level: 0 dBm
   Terminating impedance: *
                          Input: 910 Ω || -22.8 pF
                          Output: 760 Ω || -24.0 pF




Số phần tương tự - TFS77A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
TFS770 VECTRON-TFS770 Datasheet
110Kb / 5P
   Development Specification
logo
Power Integrations, Inc...
TFS7701 POWERINT-TFS7701 Datasheet
3Mb / 42P
   Combined Two-Switch Forward and Flyback Power Supply Controllers with Integrated High-Voltage MOSFETs
April 2015
TFS7701H POWERINT-TFS7701H Datasheet
3Mb / 42P
   Combined Two-Switch Forward and Flyback Power Supply Controllers with Integrated High-Voltage MOSFETs
April 2015
TFS7702H POWERINT-TFS7702H Datasheet
3Mb / 42P
   Combined Two-Switch Forward and Flyback Power Supply Controllers with Integrated High-Voltage MOSFETs
April 2015
TFS7703H POWERINT-TFS7703H Datasheet
3Mb / 42P
   Combined Two-Switch Forward and Flyback Power Supply Controllers with Integrated High-Voltage MOSFETs
April 2015
More results


Mô tả tương tự - TFS77A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
TFS35F VECTRON-TFS35F_08 Datasheet
251Kb / 5P
   Filter specification
TFS44M VECTRON-TFS44M Datasheet
174Kb / 5P
   Filter specification
TFS70BA VECTRON-TFS70BA Datasheet
228Kb / 5P
   Filter specification
TFS70H24A VECTRON-TFS70H24A Datasheet
147Kb / 5P
   Filter specification
TFS70L9 VECTRON-TFS70L9_07 Datasheet
219Kb / 5P
   Filter specification
TFS70L14A VECTRON-TFS70L14A Datasheet
216Kb / 5P
   Filter specification
TFS70R VECTRON-TFS70R Datasheet
35Kb / 3P
   Filter Specification
TFS71C VECTRON-TFS71C_05 Datasheet
161Kb / 5P
   Filter specification
TFS75F VECTRON-TFS75F Datasheet
180Kb / 5P
   Filter specification
TFS76B VECTRON-TFS76B Datasheet
180Kb / 5P
   Filter specification
TFS76E VECTRON-TFS76E Datasheet
224Kb / 5P
   Filter specification
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com