công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC7958NC bảng dữ liệu (PDF) - Sanyo Semicon Device

LC7958NC Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
tên linh kiện LC7958NC
tải về  LC7958NC tải về

kích thước tập tin   57.8 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 64-Bit LED Driver for 300 dpi Printers

LC7958NC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LC7958NC Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC7958NC
tải về  LC7958NC Click to download

kích thước tập tin   57.8 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 64-Bit LED Driver for 300 dpi Printers

LC7958NC bảng dữ liệu (HTML) - Sanyo Semicon Device

Back Button LC7958NC Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC7958NC Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button 

LC7958NC Thông tin chi tiết sản phẩm

Overview
LC7958NC is a 64-bit constant current LED driver IC designed to directly drive LED head array.
The output terminals for LED drive are arranged in 2-row staggered position of 80-µm pitch at one side. It enables drive of LED Array of 300-dpi in one side disposition, 600dpi in both sides disposition.

Features and Functions
• Logic voltage (VDD): +5 V ± 10 %
• LED drive current (IOH): 5.0 mA (TYP)
• Clock frequency (fc): 10 MHz
• Output current control circuit built in
• Mode switching function by the SEL pin
• Chip size:  1.43 mm × 5.39 mm
• Number of pads: 86
• 64-bit shift register circuit
• 64-bit latch  circuit
• Output driver on/off switching function
• Constant current circuit
• 64-bit p-channel open drain LED driver




Số phần tương tự - LC7958NC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
LC790Z SEOUL-LC790Z Datasheet
390Kb / 12P
   GREEN OVAL LAMP LED
LC791 SEOUL-LC791 Datasheet
376Kb / 14P
   INFRARED LAMP LED
LC791 SEOUL-LC791 Datasheet
360Kb / 13P
   CYAN LAMP LED
LC791 SEOUL-LC791 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
LC791 SEOUL-LC791 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
More results


Mô tả tương tự - LC7958NC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silan Microelectronics ...
SC16426 SILAN-SC16426 Datasheet
584Kb / 6P
   64-BIT LED STATIC DRIVER
logo
Rohm
BD64550EFV ROHM-BD64550EFV_1 Datasheet
403Kb / 17P
   System Driver for Ink Jet Printers
logo
Seiko Instruments Inc
S-4611A SII-S-4611A Datasheet
279Kb / 4P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
S-4620A SII-S-4620A Datasheet
273Kb / 4P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
S-4630A SII-S-4630A Datasheet
266Kb / 4P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
logo
NEC
UPD16344 NEC-UPD16344 Datasheet
96Kb / 16P
   64-BIT AC-PDP DRIVER
logo
Seiko Instruments Inc
S-4610A SII-S-4610A Datasheet
284Kb / 4P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
logo
Integral Corp.
IND16337 INTEGRAL-IND16337 Datasheet
324Kb / 9P
   64-BIT AC-PDP DRIVER
logo
NEC
UPD16337 NEC-UPD16337 Datasheet
102Kb / 16P
   64-BIT AC-PDP DRIVER
logo
Seiko Instruments Inc
S-4640A SII-S-4640A Datasheet
289Kb / 5P
   64-bit THERMAL HEAD DRIVER
More results




Giới thiệu về Sanyo Semicon Device


Tập đoàn thiết bị bán dẫn Sanyo, hay thiết bị bán kết Sanyo, là công ty con của Sanyo Electric Co., Ltd., một công ty điện tử Nhật Bản. Thiết bị bán kết Sanyo là nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, bóng bán dẫn và các thành phần khác cho các ứng dụng điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Thiết bị Semicon của Sanyo được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển và đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ và sản phẩm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của thiết bị Semicon Semicon được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giúp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.

Năm 2010, Sanyo Electric đã được Panasonic Corporation, một công ty điện tử toàn cầu hàng đầu. Do đó, thiết bị bán kết Sanyo đã trở thành công ty con của Panasonic và được tích hợp vào hoạt động kinh doanh bán dẫn. Việc mua lại cho phép Panasonic mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong thị trường bán dẫn và tăng cường hơn nữa vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com