công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC35W1000BM bảng dữ liệu (PDF) - Sanyo Semicon Device

LC35W1000BM Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
tên linh kiện LC35W1000BM
tải về  LC35W1000BM tải về

kích thước tập tin   165.88 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện Asynchronous Silicon Gate 1M (131,072 words x 8 bits) SRAM

LC35W1000BM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LC35W1000BM Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC35W1000BM
tải về  LC35W1000BM Click to download

kích thước tập tin   165.88 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện Asynchronous Silicon Gate 1M (131,072 words x 8 bits) SRAM

LC35W1000BM bảng dữ liệu (HTML) - Sanyo Semicon Device

LC35W1000BM Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC35W1000BM Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC35W1000BM Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC35W1000BM Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC35W1000BM Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC35W1000BM Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC35W1000BM Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC35W1000BM Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC35W1000BM Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device

LC35W1000BM Thông tin chi tiết sản phẩm

Overview
The LC35W1000BM and LC35W1000BTS-70U/10U are asynchronous silicon gate CMOS static RAM devices with a 131,072-word by 8-bit structure. They provide two chip enable pins (CE1 and CE2) for device select/deselect control and one output enable pin (OE) for output control. They feature high speed, low power, and a wide operating temperature range.This makes them optimal for use in systems that require high speed, low power, and battery backup. They also support easy memory expansion.

Features
• Low-voltage operation: 2.7 to 3.6 V
• Wide operating temperature range: –40 to +85°C
• Access time:
    70 ns (maximum): LC35W1000BM and LC35W1000BTS-70U.
    100 ns (maximum): LC35W1000BM and LC35W1000BTS-10U.
• Low current drain
    Standby mode: 0.1 µA (typical*) at Ta = +25°C
    10.0 µA (maximum) at Ta = –40 to +70°C
    20.0 µA (maximum) at Ta = –40 to +85°C
• Data retention voltage: 2.0 to 3.6 V
• No clock required (fully static circuits)
• Input/output shared function pins, 3-state output pins
• Package
    32-pin SOP (525 mil) plastic package: LC35W1000BM
    32-pin TSOP (8 × 14 mm) plastic package (Normal): LC35W1000BTS




Số phần tương tự - LC35W1000BM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC35W256EM SANYO-LC35W256EM Datasheet
46Kb / 6P
   256K (32K words x 8 bits) SRAM Control pins: OE and CE
LC35W256EM-10W SANYO-LC35W256EM-10W Datasheet
46Kb / 6P
   256K (32K words x 8 bits) SRAM Control pins: OE and CE
LC35W256ET-10W SANYO-LC35W256ET-10W Datasheet
46Kb / 6P
   256K (32K words x 8 bits) SRAM Control pins: OE and CE
More results


Mô tả tương tự - LC35W1000BM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC35V1000BM SANYO-LC35V1000BM Datasheet
178Kb / 9P
   Asynchronous Silicon Gate 1M (131,072 words x 8 bits) SRAM
LC36128ML-70 SANYO-LC36128ML-70 Datasheet
130Kb / 7P
   128K(16384 words X 8 bits) SRAM?
logo
GSI Technology
GS78108B GSI-GS78108B Datasheet
210Kb / 10P
   1M x 8 8Mb Asynchronous SRAM
logo
Sanyo Semicon Device
LC3564S SANYO-LC3564S Datasheet
239Kb / 10P
   64K (8192 words x 8 bits) SRAM?
LC3564RM SANYO-LC3564RM Datasheet
442Kb / 10P
   64K (8192 words x 8 bits) SRAM
logo
GSI Technology
GS78108AB GSI-GS78108AB Datasheet
642Kb / 11P
   1M x 8 8Mb Asynchronous SRAM
logo
Sanyo Semicon Device
LC36256ALL SANYO-LC36256ALL Datasheet
142Kb / 7P
   256 K (32768 words x 8 bits) SRAM?
logo
Elpida Memory
EDS1616AGTA ELPIDA-EDS1616AGTA Datasheet
694Kb / 49P
   16M bits SDRAM (1M words x 16 bits)
logo
Sanyo Semicon Device
LC33864P-80 SANYO-LC33864P-80 Datasheet
192Kb / 10P
   512K (65536 words X 8 bits) Pseudo-SRAM
LC361000AMLL SANYO-LC361000AMLL Datasheet
158Kb / 8P
   1 MEG (131072 words X 8 bits) SRAM
More results




Giới thiệu về Sanyo Semicon Device


Tập đoàn thiết bị bán dẫn Sanyo, hay thiết bị bán kết Sanyo, là công ty con của Sanyo Electric Co., Ltd., một công ty điện tử Nhật Bản. Thiết bị bán kết Sanyo là nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, bóng bán dẫn và các thành phần khác cho các ứng dụng điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Thiết bị Semicon của Sanyo được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển và đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ và sản phẩm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của thiết bị Semicon Semicon được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giúp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.

Năm 2010, Sanyo Electric đã được Panasonic Corporation, một công ty điện tử toàn cầu hàng đầu. Do đó, thiết bị bán kết Sanyo đã trở thành công ty con của Panasonic và được tích hợp vào hoạt động kinh doanh bán dẫn. Việc mua lại cho phép Panasonic mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong thị trường bán dẫn và tăng cường hơn nữa vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com