công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SD-502426-001 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
SD-502426-001 Datasheet (PDF) |
tải về bảng dữ liệu |
tên linh kiện | SD-502426-001 |
tải về | SD-502426-001 Click to download |
kích thước tập tin | 550.91 Kbytes |
Page | 7 Pages |
nhà sản xuất | MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.] |
Trang chủ | http://www.molex.com |
Logo | |
Giải thích chi tiết về linh kiện | 0.40mm (.016") Pitch SlimStack Board-to-Board Receptacle, SMT, Dual Row, Vertical, 1.00mm (.039") Stacking |
SD-502426-001 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Số phần tương tự - SD-502426-001 |
|
Giới thiệu về Molex Electronics Ltd. |
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |