công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74300-3144 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
74300-3144 Datasheet (PDF) |
tải về bảng dữ liệu |
tên linh kiện | 74300-3144 |
tải về | 74300-3144 Click to download |
kích thước tập tin | 151.51 Kbytes |
Page | 3 Pages |
nhà sản xuất | MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.] |
Trang chủ | http://www.molex.com |
Logo | |
Giải thích chi tiết về linh kiện | 2.00mm (.079") Pitch HDM짰 Board-to-Board Daughtercard Receptacle, Vertical, SignalModule, with Guide, 144 Circuits, Mounted Height 14.00mm (.551"), Press-Fit Pin |
74300-3144 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Số phần tương tự - 74300-3144 |
|
Giới thiệu về Molex Electronics Ltd. |
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |