công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14551B bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC14551B Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC14551B
tải về  MC14551B tải về

kích thước tập tin   250.74 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad 2-Channel Analog Multiplezer/Demultiplexer

MC14551B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC14551B Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14551B
tải về  MC14551B Click to download

kích thước tập tin   250.74 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad 2-Channel Analog Multiplezer/Demultiplexer

MC14551B bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC14551B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14551B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14551B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14551B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14551B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14551B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14551B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14551B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC14551B Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc

MC14551B Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC14551B is a digitally–controlled analog switch. This device implements a 4PDT solid state switch with low ON impedance and very low OFF Leakage current. Control of analog signals up to the complete supply voltage range can be achieved.

• Triple Diode Protection on All Control Inputs
• Supply Voltage Range = 3.0 Vdc to 18 Vdc
• Analog Voltage Range (VDD – VEE) = 3.0 to 18 V
   Note: VEE must be ≤ VSS
• Linearized Transfer Characteristics
• Low Noise — 12 nV√Cycle, f ≥ 1.0 kHz typical
• For Low RON, Use The HC4051, HC4052, or HC4053 High–Speed CMOS Devices
• Switch Function is Break Before Make




Số phần tương tự - MC14551B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14551B ONSEMI-MC14551B Datasheet
115Kb / 12P
   Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
August, 2000 ??Rev. 4
MC14551B ONSEMI-MC14551B Datasheet
120Kb / 10P
   Quad 2?묬hannel Analog Multiplexer/Demultiplexer
June, 2006 ??Rev. 6
MC14551B ONSEMI-MC14551B Datasheet
134Kb / 9P
   Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
July, 2014 ??Rev. 9
MC14551BCP ONSEMI-MC14551BCP Datasheet
115Kb / 12P
   Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
August, 2000 ??Rev. 4
MC14551BCP ONSEMI-MC14551BCP Datasheet
120Kb / 10P
   Quad 2?묬hannel Analog Multiplexer/Demultiplexer
June, 2006 ??Rev. 6
More results


Mô tả tương tự - MC14551B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU4551B ROHM-BU4551B Datasheet
86Kb / 6P
   Quad 2-channel analog multiplexer / demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14551B ONSEMI-MC14551B Datasheet
115Kb / 12P
   Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
August, 2000 ??Rev. 4
MC14551B ONSEMI-MC14551B_14 Datasheet
134Kb / 9P
   Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
July, 2014 ??Rev. 9
MC14551B ONSEMI-MC14551B_06 Datasheet
120Kb / 10P
   Quad 2?묬hannel Analog Multiplexer/Demultiplexer
June, 2006 ??Rev. 6
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVC2G53 HITACHI-HD74ALVC2G53 Datasheet
115Kb / 14P
   2-channel Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G53 NXP-74LVC1G53 Datasheet
130Kb / 22P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 03-29 August 2007
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2GT53A RENESAS-HD74LV2GT53A Datasheet
95Kb / 10P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
HD74LV1GW53A RENESAS-HD74LV1GW53A_06 Datasheet
101Kb / 7P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
HD74LVC1G53 RENESAS-HD74LVC1G53 Datasheet
2Mb / 13P
   2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
HD74LV2G53A RENESAS-HD74LV2G53A Datasheet
99Kb / 12P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com