công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-19154-004 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

SD-19154-004 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện SD-19154-004
tải về  SD-19154-004 tải về

kích thước tập tin   83.85 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện InsulKrimp??Butt Splice for 2 AWG Wire

SD-19154-004 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SD-19154-004 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-19154-004
tải về  SD-19154-004 Click to download

kích thước tập tin   83.85 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện InsulKrimp??Butt Splice for 2 AWG Wire

SD-19154-004 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.

SD-19154-004 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-19154-004 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd.



Số phần tương tự - SD-19154-004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-19154-004 MOLEX4-SD-19154-004 Datasheet
82Kb / 2P
   D-654XT BUTT SPLC BZD INS TAPE DBL SPACE
More results


Mô tả tương tự - SD-19154-004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0191540045 MOLEX4-0191540045 Datasheet
80Kb / 2P
   InsulKrimp??Butt Splice for 6 AWG Wire
0191540048 MOLEX4-0191540048 Datasheet
81Kb / 2P
   InsulKrimp??Butt Splice for 4 AWG Wire
0191540037 MOLEX4-0191540037 Datasheet
63Kb / 2P
   InsulKrimp??Butt Splice for 10-12 AWG Wire
0191540011 MOLEX4-0191540011 Datasheet
63Kb / 2P
   InsulKrimp??Butt Splice for 18-22 AWG Wire
0191540023 MOLEX4-0191540023 Datasheet
57Kb / 3P
   InsulKrimp??Butt Splice for 14-16 AWG Wire
0191540004 MOLEX4-0191540004 Datasheet
91Kb / 2P
   InsulKrimp??Butt Splice for 18-22 AWG Wire
0191540015 MOLEX4-0191540015 Datasheet
93Kb / 3P
   InsulKrimp??Butt Splice for 14-16 AWG Wire
0191540028 MOLEX4-0191540028 Datasheet
90Kb / 2P
   InsulKrimp??Butt Splice for 10-12 AWG Wire
0192150046 MOLEX4-0192150046 Datasheet
72Kb / 3P
   VersaKrimp??Butt Splice for 2 AWG Wire
0192150048 MOLEX4-0192150048 Datasheet
71Kb / 3P
   VersaKrimp??Butt Splice for 2/0 AWG Wire
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com