công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAP200HAAFA bảng dữ liệu (PDF) - Tyco Electronics

CAP200HAAFA Datasheet PDF - Tyco Electronics
tên linh kiện CAP200HAAFA
tải về  CAP200HAAFA tải về

kích thước tập tin   109.3 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện CAP200 Series Contactor With 1 Form A (SPST-NO) Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC

CAP200HAAFA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CAP200HAAFA Datasheet PDF - Tyco Electronics

tên linh kiện CAP200HAAFA
tải về  CAP200HAAFA Click to download

kích thước tập tin   109.3 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện CAP200 Series Contactor With 1 Form A (SPST-NO) Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC

CAP200HAAFA bảng dữ liệu (HTML) - Tyco Electronics

CAP200HAAFA Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics CAP200HAAFA Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics



Số phần tương tự - CAP200HAAFA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
CAP200 TEC-CAP200 Datasheet
268Kb / 2P
   KILOVAC High Voltage DC Contactors
logo
Power Integrations, Inc...
CAP200DG POWERINT-CAP200DG Datasheet
681Kb / 8P
   Zero1 Loss Automatic X Capacitor Discharge IC
November 2018
More results


Mô tả tương tự - CAP200HAAFA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
LEV200A4ANA MACOM-LEV200A4ANA Datasheet
297Kb / 2P
   KILOVAC LEV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900Vdc
EV200 MACOM-EV200 Datasheet
255Kb / 2P
   KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900VDC
MAP200ARDEA MACOM-MAP200ARDEA Datasheet
109Kb / 2P
   Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC
LEV200A4NAF MACOM-LEV200A4NAF Datasheet
300Kb / 3P
   KILOVAC LEV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900Vdc
logo
TE Connectivity Ltd
EV200 TEC-EV200 Datasheet
297Kb / 2P
   KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X (SPST-NO)Contacts Rated 500 Amps, 12-900 Vdc
EV100 TEC-EV100 Datasheet
262Kb / 2P
   KILOVAC EV100 Series Contactor With 1 Form XContacts Rated 100 Amps Continuous, 600 Vdc
logo
Standex Electronics, In...
4305180075 STANDEX-4305180075 Datasheet
125Kb / 1P
   REED RELAY 1 FORM A SPST-NO, 5V SIL
Version: 04
logo
Tyco Electronics
KILOVAC-LEV100 MACOM-KILOVAC-LEV100 Datasheet
170Kb / 6P
   with 1 form X contacts rated 100A continuous
logo
TE Connectivity Ltd
LEV100 TEC-LEV100 Datasheet
170Kb / 6P
   with 1 form X contacts rated 100A continuous
logo
Standex Electronics, In...
8824185100 STANDEX-8824185100 Datasheet
79Kb / 2P
   Reed Relays REED RELAY 1 FORM A SPST-NO, 24V
Version: 01
More results




Giới thiệu về Tyco Electronics


Tyco Electronics là nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử, giải pháp mạng và hệ thống không dây. Công ty ban đầu được thành lập vào năm 1999 là Tyco International và sau đó được đổi tên thành Tyco Electronics vào năm 2007. Tyco Electronics đã có sự hiện diện toàn cầu, với hoạt động tại hơn 50 quốc gia và lực lượng lao động khoảng 20.000 nhân viên.

Công ty đã cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm đầu nối, rơle, giải pháp quản lý năng lượng, thiết bị bảo vệ mạch và các thành phần điện tử khác cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, y tế, công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Tyco Electronics được biết đến với sự tập trung vào chất lượng, độ tin cậy và sự đổi mới, và được công nhận là người lãnh đạo trong ngành công nghiệp điện tử.

Vào năm 2012, TYCO Electronics đã được TE Connectivity, nhà cung cấp hàng đầu về kết nối và giải pháp cảm biến. Việc mua lại đã giúp kết nối TE mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong ngành điện tử và tăng cường hơn nữa vị thế của nó trên thị trường. Tyco Electronics hiện là công ty con của TE Connectivity và tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng của mình.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com