công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HCT4067D bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

74HCT4067D Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện 74HCT4067D
tải về  74HCT4067D tải về

kích thước tập tin   178.25 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện 16-channel analog multiplexer/demultiplexer

74HCT4067D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74HCT4067D Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HCT4067D
tải về  74HCT4067D Click to download

kích thước tập tin   178.25 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện 16-channel analog multiplexer/demultiplexer

74HCT4067D bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT4067D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT4067D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

74HCT4067D Thông tin chi tiết sản phẩm

General description
The 74HC4067; 74HCT4067 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible with the HEF4067B. The device is specified in compliance with JEDEC standard no. 7A.
The 74HC4067; 74HCT4067 is a 16-channel analog multiplexer/demultiplexer with four address inputs (S0 to S3), an active-LOW enable input (E), sixteen independent inputs/outputs (Y0 to Y15) and a common input/output (Z).
The 74HC4067; 74HCT4067 contains sixteen bidirectional analog switches, each with one side connected to an independent input/output (Y0 to Y15) and the other side connected to a common input/output (Z).
With pin E = LOW, one of the sixteen switches is selected by pins S0 to S3 (low impedance ON-state). All unselected switches are in the high-impedance OFF-state.
With pin E = HIGH, all switches are in the high-impedance OFF-state, independent of pins S0 to S3.
The analog inputs/outputs (Y0 to Y15, and Z) can swing between VCC as a positive limit and GND as a negative limit. VCC to GND may not exceed 10 V.

Features and benefits
■ Low ON resistance:
 ♦ 80 Ω (typical) at VCC = 4.5 V
 ♦ 70 Ω (typical) at VCC = 6.0 V
 ♦ 60 Ω (typical) at VCC = 9.0 V
■ Typical ‘break before make’ built-in

Applications
■ Analog multiplexing and demultiplexing
■ Digital multiplexing and demultiplexing
■ Signal gating




Số phần tương tự - 74HCT4067D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HCT4067D NXP-74HCT4067D Datasheet
205Kb / 30P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 5-13 December 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT4067D NEXPERIA-74HCT4067D Datasheet
369Kb / 26P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
74HCT4067D-Q100 NEXPERIA-74HCT4067D-Q100 Datasheet
890Kb / 27P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
74HCT4067D-Q100 NEXPERIA-74HCT4067D-Q100 Datasheet
351Kb / 25P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 2 - 2 June 2020
logo
NXP Semiconductors
74HCT4067DB NXP-74HCT4067DB Datasheet
205Kb / 30P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 5-13 December 2011
More results


Mô tả tương tự - 74HCT4067D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC4067 PHILIPS-74HC4067 Datasheet
129Kb / 15P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
September 1993
HEF4067BT652 PHILIPS-HEF4067BT652 Datasheet
147Kb / 19P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 6-16 November 2011
74LV4067 PHILIPS-74LV4067 Datasheet
190Kb / 20P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
1998 Jun 23
HEF4067B NXP-HEF4067B Datasheet
147Kb / 19P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 6-16 November 2011
HEF4067B PHILIPS-HEF4067B_15 Datasheet
205Kb / 19P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-11 September 2014
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC4067-Q100 NEXPERIA-74HC4067-Q100 Datasheet
890Kb / 27P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
74HCT4067-Q100 NEXPERIA-74HCT4067-Q100 Datasheet
351Kb / 25P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 2 - 2 June 2020
logo
NXP Semiconductors
74HCT4067DB NXP-74HCT4067DB Datasheet
205Kb / 30P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 5-13 December 2011
74HC_HCT4067 PHILIPS-74HC_HCT4067_15 Datasheet
294Kb / 28P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 6-22 May 2015
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4067B-Q100 NEXPERIA-HEF4067B-Q100 Datasheet
786Kb / 17P
   16-channel analog multiplexer/demultiplexer
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.

Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.

NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.

Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.

NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com