công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ100 bảng dữ liệu (PDF) - Silicon Standard Corp.

SMAJ100 Datasheet PDF - Silicon Standard Corp.
tên linh kiện SMAJ100
tải về  SMAJ100 tải về

kích thước tập tin   632.58 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SSC [Silicon Standard Corp.]
Trang chủ  http://www.siliconstandard.com
Logo SSC - Silicon Standard Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Transient Voltage Suppressors

SMAJ100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMAJ100 Datasheet PDF - Silicon Standard Corp.

tên linh kiện SMAJ100
tải về  SMAJ100 Click to download

kích thước tập tin   632.58 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SSC [Silicon Standard Corp.]
Trang chủ  http://www.siliconstandard.com
Logo SSC - Silicon Standard Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Transient Voltage Suppressors

SMAJ100 bảng dữ liệu (HTML) - Silicon Standard Corp.

SMAJ100 Datasheet HTML 1Page - Silicon Standard Corp. SMAJ100 Datasheet HTML 2Page - Silicon Standard Corp. SMAJ100 Datasheet HTML 3Page - Silicon Standard Corp. SMAJ100 Datasheet HTML 4Page - Silicon Standard Corp.

SMAJ100 Thông tin chi tiết sản phẩm

PRODUCT SUMMARY

  Stand-off Voltage ratings from 5.0V to 440V

  Peak pulse power 400W in SMA surface-mount package

 

FEATURES

• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0

• Optimized for LAN protection applications

• Ideal for ESD protection of data lines in accordance with IEC 1000-4-2 (IEC801-2)

• Ideal for EFT protection of data lines in accordance with IEC 1000-4-4 (IEC801-4)

• Low profile package with built-in strain relief for surface-mount

• Glass passivated junction

• Low incremental surge resistance, excellent clamping capability

• Peak pulse power capability of 400W with a 10/1000us waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% (300W above 78V)

• Very fast response time

• High temperature soldering guaranteed: 260°C for 10 seconds at terminals



 




Số phần tương tự - SMAJ100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ100 SOCAY-SMAJ100 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ100 JGD-SMAJ100 Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ100 YANGJIE-SMAJ100 Datasheet
183Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ100 SOCAY-SMAJ100 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
RFE international
SMAJ100 RFE-SMAJ100 Datasheet
55Kb / 1P
   SURFACE MOUNT TVS DIODE Electrical Characteristics, 33 to 170 Volts
More results


Mô tả tương tự - SMAJ100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B72540E0170K062 EPCOS-B72540E0170K062 Datasheet
191Kb / 14P
   Ceramic transient voltage suppressors Ceramic transient voltage suppressors
logo
Fairchild Semiconductor
1V5KE6V8A FAIRCHILD-1V5KE6V8A Datasheet
85Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Silicon Standard Corp.
SA5.0 SSC-SA5.0 Datasheet
677Kb / 8P
   Transient Voltage Suppressors
logo
ON Semiconductor
NUP3115UPMU ONSEMI-NUP3115UPMU Datasheet
157Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
September, 2009??Rev. 1
logo
New Jersey Semi-Conduct...
TVS505 NJSEMI-TVS505 Datasheet
73Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
ESD05C SECOS-ESD05C_15 Datasheet
200Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
SZMD03C SECOS-SZMD03C_15 Datasheet
193Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
SZMD15C SECOS-SZMD15C_15 Datasheet
101Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Solid States Devices, I...
T00002B SSDI-T00002B Datasheet
96Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Central Semiconductor C...
CSL05 CENTRAL-CSL05 Datasheet
280Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSESD05 SECOS-SSESD05_15 Datasheet
313Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com