công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6K2 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

SM6K2 Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện SM6K2_1
tải về  SM6K2 tải về

kích thước tập tin   77.26 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện 4V Drive NchNch MOS FET

SM6K2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SM6K2 Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện SM6K2_1
tải về  SM6K2 Click to download

kích thước tập tin   77.26 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện 4V Drive NchNch MOS FET

SM6K2 bảng dữ liệu (HTML) - Rohm

SM6K2_1 Datasheet HTML 1Page - Rohm SM6K2_1 Datasheet HTML 2Page - Rohm SM6K2_1 Datasheet HTML 3Page - Rohm SM6K2_1 Datasheet HTML 4Page - Rohm SM6K2_1 Datasheet HTML 5Page - Rohm



Số phần tương tự - SM6K2_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
SM6K2 ROHM-SM6K2 Datasheet
88Kb / 5P
   Switching (60V, 200mA)
More results


Mô tả tương tự - SM6K2_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
US6K2 ROHM-US6K2 Datasheet
59Kb / 3P
   4V Drive NchNch MOS FET
RHK003N06T146 ROHM-RHK003N06T146 Datasheet
61Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
2SK2503 ROHM-2SK2503_1 Datasheet
97Kb / 6P
   4V Drive Nch MOS FET
2SK2094 ROHM-2SK2094_1 Datasheet
95Kb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RSS095N05 ROHM-RSS095N05 Datasheet
130Kb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RHK003N06FRA ROHM-RHK003N06FRA Datasheet
1Mb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RHP030N03 ROHM-RHP030N03 Datasheet
56Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
RSR025N03TL ROHM-RSR025N03TL Datasheet
65Kb / 4P
   4V Drive Nch MOS FET
RSR020N06 ROHM-RSR020N06 Datasheet
199Kb / 4P
   4V Drive Nch MOS FET
RHK003N06 ROHM-RHK003N06 Datasheet
65Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com