công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0279A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0279A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
tên linh kiện TC0279A
tải về  TC0279A tải về

kích thước tập tin   245.09 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Resonator 433.9 MHz SMD5.0X5.0 mm

TC0279A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC0279A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0279A
tải về  TC0279A Click to download

kích thước tập tin   245.09 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Resonator 433.9 MHz SMD5.0X5.0 mm

TC0279A bảng dữ liệu (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0279A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0279A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0279A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0279A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0279A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TC0279A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0270A TAI-SAW-TC0270A Datasheet
333Kb / 5P
   SAW Resonator 649.046 MHz SMD 3X3 mm
TC0272A TAI-SAW-TC0272A Datasheet
286Kb / 4P
   SAW Resonator 403.55 MHz SMD3X3 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0274A TAI-SAW-TC0274A Datasheet
351Kb / 5P
   SAW Resonator 315 MHz SMD 3X3 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0274A GOLLEDGE-TC0274A Datasheet
303Kb / 6P
   SAW Resonator: 315.0MHz
More results


Mô tả tương tự - TC0279A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0260A TAI-SAW-TC0260A Datasheet
345Kb / 5P
   SAW Resonator 314.525 MHz SMD5.0X5.0 mm
TC0283A TAI-SAW-TC0283A Datasheet
237Kb / 5P
   SAW Resonator 462.5375 MHz SMD3.8X3.8 mm
TC0280A TAI-SAW-TC0280A Datasheet
332Kb / 5P
   SAW Resonator 455 MHz SMD3.8X3.8 mm
TC0287A TAI-SAW-TC0287A Datasheet
311Kb / 5P
   SAW Resonator 302 MHz SMD3.8X3.8 mm
TC0282A TAI-SAW-TC0282A Datasheet
330Kb / 5P
   SAW Resonator 460 MHz SMD3.8X3.8 mm
TC0150A TAI-SAW-TC0150A Datasheet
336Kb / 4P
   SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm
TC0281A TAI-SAW-TC0281A Datasheet
237Kb / 5P
   SAW Resonator 456 MHz SMD3.8X3.8 mm
TC0272A TAI-SAW-TC0272A Datasheet
286Kb / 4P
   SAW Resonator 403.55 MHz SMD3X3 mm
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com