công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MM-0637A-60B bảng dữ liệu (PDF) - JMK Inc.

MM-0637A-60B Datasheet PDF - JMK Inc.
tên linh kiện MM-0637A-60B
tải về  MM-0637A-60B tải về

kích thước tập tin   52.76 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  JMK [JMK Inc.]
Trang chủ  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 40,50,60 Amperes

MM-0637A-60B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MM-0637A-60B Datasheet PDF - JMK Inc.

tên linh kiện MM-0637A-60B
tải về  MM-0637A-60B Click to download

kích thước tập tin   52.76 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  JMK [JMK Inc.]
Trang chủ  http://www.jmkfilters.com
Logo JMK - JMK Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 40,50,60 Amperes

MM-0637A-60B bảng dữ liệu (HTML) - JMK Inc.

MM-0637A-60B Datasheet HTML 1Page - JMK Inc.



Số phần tương tự - MM-0637A-60B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JMK Inc.
MM-0637A-60C JMK-MM-0637A-60C Datasheet
52Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 40,50,60 Amperes
MM-0637A-60D JMK-MM-0637A-60D Datasheet
47Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc (Typical) Operating Voltage Max. = 0-75Vdc
More results


Mô tả tương tự - MM-0637A-60B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JMK Inc.
MM-0637A-40C JMK-MM-0637A-40C Datasheet
52Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 40,50,60 Amperes
MF-0637A-60BL JMK-MF-0637A-60BL Datasheet
100Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 60 Amperes
MM-0637A-50B JMK-MM-0637A-50B Datasheet
53Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MF-0637A-50BL JMK-MF-0637A-50BL Datasheet
100Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MF-0637A-60BR JMK-MF-0637A-60BR Datasheet
61Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 60 Amperes
MM-0637A-50 JMK-MM-0637A-50 Datasheet
53Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
MM-0637A-50C JMK-MM-0637A-50C Datasheet
52Kb / 1P
   Operating Voltage = 48 Vdc Operating Current = 50 Amperes
ZG-1589-18 JMK-ZG-1589-18 Datasheet
58Kb / 1P
   Operating Voltage = 12 Vdc Operating Current = 18 Amperes
ZG-1633-18 JMK-ZG-1633-18 Datasheet
60Kb / 1P
   Operating Voltage = 12 Vdc Operating Current = 18 Amperes
ZA-1193-3 JMK-ZA-1193-3 Datasheet
49Kb / 1P
   Operating Voltage: 60 Vdc Operating Current (max): 3 AMPERES
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com