công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC3KP7.5CA bảng dữ liệu (PDF) - MDE Semiconductor, Inc.

LC3KP7.5CA Datasheet PDF - MDE Semiconductor, Inc.
tên linh kiện LC3KP7.5CA
tải về  LC3KP7.5CA tải về

kích thước tập tin   47.22 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MDE [MDE Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.mdesemiconductor.com
Logo MDE - MDE Semiconductor, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW CAPACITANCE BI DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR STAND-OFF VOLTAGE- 6.5 - 28 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power

LC3KP7.5CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LC3KP7.5CA Datasheet PDF - MDE Semiconductor, Inc.

tên linh kiện LC3KP7.5CA
tải về  LC3KP7.5CA Click to download

kích thước tập tin   47.22 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MDE [MDE Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.mdesemiconductor.com
Logo MDE - MDE Semiconductor, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW CAPACITANCE BI DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR STAND-OFF VOLTAGE- 6.5 - 28 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power

LC3KP7.5CA bảng dữ liệu (HTML) - MDE Semiconductor, Inc.

LC3KP7.5CA Datasheet HTML 1Page - MDE Semiconductor, Inc. LC3KP7.5CA Datasheet HTML 2Page - MDE Semiconductor, Inc.

LC3KP7.5CA Thông tin chi tiết sản phẩm

STAND-OFF VOLTAGE- 6.5 - 28 Volts

3000 Watt Peak Pulse Power



FEATURES

• Plastic package has Underwriters Laboratory

    Flammability Classification 94 V-O

• Glass passivated junction

• 3000W Peak Pulse Power capability on 10/1000 µs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.05%

• Glass passivated junction

• Low incremental surge resistance

• Excellent clamping capability

• Fast response time: typically less than 5.0 ns from 0 volts to V(BR)

• Ideal for data line applications

• High temperature soldering guaranteed: 265°C/10 seconds/ .375", (9.5mm) lead length, 5lbs., (2.3kg) tension




Số phần tương tự - LC3KP7.5CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
LC3KP7.5CA SUNMATE-LC3KP7.5CA Datasheet
88Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressor
More results


Mô tả tương tự - LC3KP7.5CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
StarHope
TVS-SAC SPSEMI-TVS-SAC Datasheet
282Kb / 4P
   Low Capacitance Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 5.0 to 50 Volts 500 Watt Peak Pulse Power
TVS-SACB SPSEMI-TVS-SACB Datasheet
105Kb / 4P
   Low Capacitance Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 5.0 to 50 Volts 500 Watt Peak Pulse Power
TVS-SMDJ SPSEMI-TVS-SMDJ Datasheet
154Kb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 5.0 to 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power
TVS-3KP SPSEMI-TVS-3KP Datasheet
322Kb / 6P
   Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power
TVS-30KPA SPSEMI-TVS-30KPA Datasheet
325Kb / 5P
   Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 28 to 288 Volts 30000 Watt Peak Pulse Power
TVS-1KE SPSEMI-TVS-1KE Datasheet
324Kb / 6P
   Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 6.8 to 550 Volts 1500 Watt Peak Pulse Power/6.5 Watt Steady State
TVS-TECA SPSEMI-TVS-TECA Datasheet
85Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 6.0 to 440 Volts 400 Watt Peak Pulse Power
logo
Solid States Devices, I...
SDA384 SSDI-SDA384 Datasheet
147Kb / 2P
   2600 WATTS PEAK PULSE POWER 12,7 VOLTS BI-DIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
StarHope
TVS-SMAJ SPSEMI-TVS-SMAJ Datasheet
143Kb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 5.0 to 440 Volts 400 Watt Peak Pulse Power
TVS-SMBJ SPSEMI-TVS-SMBJ Datasheet
147Kb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 5.0 to 440 Volts 600 Watt Peak Pulse Power
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com