công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6292A bảng dữ liệu (PDF) - GOOD-ARK Electronics

1N6292A Datasheet PDF - GOOD-ARK Electronics
tên linh kiện 1N6292A
tải về  1N6292A tải về

kích thước tập tin   626.02 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V

1N6292A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N6292A Datasheet PDF - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện 1N6292A
tải về  1N6292A Click to download

kích thước tập tin   626.02 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V

1N6292A bảng dữ liệu (HTML) - GOOD-ARK Electronics

1N6292A Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292A Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292A Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292A Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292A Datasheet HTML 5Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292A Datasheet HTML 6Page - GOOD-ARK Electronics

1N6292A Thông tin chi tiết sản phẩm

Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V

Features
● Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability
   Classification 94V-0
● Glass passivated junction
● 1500W peak pulse power capabililty on 10/1000us waveform,
   repetition rate (duty cycle): 0.05%
● Excellent clamping capability
● Low incremental surge resistance
● Very fast response time
● High temperature soldering guaranteed: 265°C/10 seconds,
   0.375" (9.5mm) lead length, 5lbs. (2.3 kg) tension
● Includes 1N6267 thru 1N6303A




Số phần tương tự - 1N6292A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
1N6292A TRSYS-1N6292A Datasheet
251Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
1N6292A DAESAN-1N6292A Datasheet
1Mb / 6P
   POWER 1500Watts VOLTAGE 6.8 to 440 Volts
logo
Vishay Siliconix
1N6292A VISHAY-1N6292A Datasheet
108Kb / 7P
   TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
logo
Dc Components
1N6292A DCCOM-1N6292A Datasheet
740Kb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1N6292A BILIN-1N6292A Datasheet
119Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Mô tả tương tự - 1N6292A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
1.5KE6.8 GOOD-ARK-1.5KE6.8_15 Datasheet
626Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
1.5SMC6.8A GOOD-ARK-1.5SMC6.8A Datasheet
236Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
1.5SMC6.8A GOOD-ARK-1.5SMC6.8A_15 Datasheet
236Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
logo
First Silicon Co., Ltd
1.5KE6.8 FS-1.5KE6.8 Datasheet
702Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pluse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
P6KEXX FS-P6KEXX Datasheet
325Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 600W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
logo
GOOD-ARK Electronics
P4KE6.8 GOOD-ARK-P4KE6.8_15 Datasheet
245Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 400W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
1N6303A GOOD-ARK-1N6303A_15 Datasheet
1,022Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 440V
P4SMA6.8A GOOD-ARK-P4SMA6.8A Datasheet
233Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 400W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
logo
Rugao Dachang Electroni...
P4KE DACHANG-P4KE Datasheet
272Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Breakdown Voltage 6.8 to 440V
P6KE DACHANG-P6KE Datasheet
270Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Breakdown Voltage 6.8 to 440V
More results




Giới thiệu về GOOD-ARK Electronics


GOOD-ARK Electronics is a multinational company based in Taiwan that specializes in the design, development, and production of diodes, rectifiers, and transient voltage suppressors (TVS) for various applications. The company was founded in 1990 and has since expanded globally, with subsidiaries and sales offices in Asia, Europe, and the Americas.

GOOD-ARK Electronics' product portfolio includes a wide range of diodes, including standard, high-voltage, high-current, and ultrafast types, as well as TVS devices for ESD and surge protection. The company's products are used in various industries, such as automotive, consumer electronics, telecommunications, and industrial automation.

GOOD-ARK Electronics is committed to quality, reliability, and innovation, and it has obtained numerous certifications, such as ISO 9001, ISO 14001, and IATF 16949. The company's advanced manufacturing facilities and stringent quality control processes ensure that its products meet the highest standards of performance and reliability.

GOOD-ARK Electronics is recognized as one of the leading diode manufacturers in the world, with a strong reputation for providing high-quality and cost-effective solutions to its customers.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com