công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA8018N4915 bảng dữ liệu (PDF) - American Accurate Components, Inc.

CA8018N4915 Datasheet PDF - American Accurate Components, Inc.
tên linh kiện CA8018N4915
tải về  CA8018N4915 tải về

kích thước tập tin   150.69 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  AAC [American Accurate Components, Inc.]
Trang chủ  http://www.aacix.com
Logo AAC - American Accurate Components, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Broadband Small Signal Amplifier 0.5 to 18GHz

CA8018N4915 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CA8018N4915 Datasheet PDF - American Accurate Components, Inc.

tên linh kiện CA8018N4915
tải về  CA8018N4915 Click to download

kích thước tập tin   150.69 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  AAC [American Accurate Components, Inc.]
Trang chủ  http://www.aacix.com
Logo AAC - American Accurate Components, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Broadband Small Signal Amplifier 0.5 to 18GHz

CA8018N4915 bảng dữ liệu (HTML) - American Accurate Components, Inc.

CA8018N4915 Datasheet HTML 1Page - American Accurate Components, Inc. CA8018N4915 Datasheet HTML 2Page - American Accurate Components, Inc. CA8018N4915 Datasheet HTML 3Page - American Accurate Components, Inc.

CA8018N4915 Thông tin chi tiết sản phẩm

Broadband Small Signal Amplifiers 0.5 to 18GHz
   
Notes:
1. Operating Temperature : -55 °C to +85 °C. Storage Temperature : -60 °C to +90 °C.
2. All products have built-in voltage regulators, which can operate from +10V to +18VDC.
3. Many kinds of cases are in st°Ck; such as 08,10,46,55 and so on,
    special housings are available.
4. Connectors for MH case are detachable, insulator input and output after removal
    of connectors.
5. Maximum input power level is 20dBm for CW, or 30dBm for pulse with 1 µ s PW
    and 1% duty cycle.
6. Custom Designs Available
   




Số phần tương tự - CA8018N4915

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Accurate Compo...
CA8018N4920 AAC-CA8018N4920 Datasheet
80Kb / 1P
   Broadband Medium Power Amplifiers 1 to 18GHz
More results


Mô tả tương tự - CA8018N4915

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Accurate Compo...
IA0520N1120 AAC-IA0520N1120 Datasheet
90Kb / 1P
   Broadband Isolating Amplifiers 0.5 to 18GHz
MA0520N2510A AAC-MA0520N2510A Datasheet
157Kb / 3P
   Broadband Limiting Amplifiers 0.5 to 18GHz
LA0301N3620 AAC-LA0301N3620 Datasheet
161Kb / 3P
   Broadband Low Noise Small Signal Amp 0.3 to 18GHz
logo
Micronetics, Inc.
NOD-2000 MICRONETICS-NOD-2000 Datasheet
732Kb / 1P
   BROADBAND NOISE INSTRUMENTS 10HZ TO 18GHZ
logo
American Accurate Compo...
ZD2040 AAC-ZD2040 Datasheet
85Kb / 1P
   Broadband Voltage Controlled Oscillators 2 to 18GHz
ZD4060 AAC-ZD4060 Datasheet
53Kb / 1P
   Broadband Voltage Controlled Oscillators 4 to 18GHz
CA1020N3220 AAC-CA1020N3220 Datasheet
80Kb / 1P
   Broadband Medium Power Amplifiers 1 to 18GHz
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2620 TRIQUINT-TGA2620_15 Datasheet
522Kb / 13P
   16 to 18GHz Driver Amplifier
TGA2620-SM TRIQUINT-TGA2620-SM_15 Datasheet
618Kb / 14P
   16 to 18GHz Driver Amplifier
logo
AUK corp
2SC5343S AUK-2SC5343S Datasheet
214Kb / 4P
   General small signal amplifier (General small signal amplifier)
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com