công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OX-4000-EAP-257 bảng dữ liệu (PDF) - Vectron International, Inc

OX-4000-EAP-257 Datasheet PDF - Vectron International, Inc
tên linh kiện OX-4000-EAP-257
tải về  OX-4000-EAP-257 tải về

kích thước tập tin   203.84 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VECTRON [Vectron International, Inc]
Trang chủ  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Oven Controlled Crystal Oscillator

OX-4000-EAP-257 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
OX-4000-EAP-257 Datasheet PDF - Vectron International, Inc

tên linh kiện OX-4000-EAP-257
tải về  OX-4000-EAP-257 Click to download

kích thước tập tin   203.84 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VECTRON [Vectron International, Inc]
Trang chủ  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Oven Controlled Crystal Oscillator

OX-4000-EAP-257 bảng dữ liệu (HTML) - Vectron International, Inc

OX-4000-EAP-257 Datasheet HTML 1Page - Vectron International, Inc OX-4000-EAP-257 Datasheet HTML 2Page - Vectron International, Inc OX-4000-EAP-257 Datasheet HTML 3Page - Vectron International, Inc OX-4000-EAP-257 Datasheet HTML 4Page - Vectron International, Inc OX-4000-EAP-257 Datasheet HTML 5Page - Vectron International, Inc

OX-4000-EAP-257 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

4-Pin Dip

Fast warm-up

TCXO replacement for better short term stability

Frequency Range, 10 MHz to 160 MHz

Standard frequencies, 20 MHz (SC); 13 MHz (AT)



Applications

Base stations

Test equipment

Synthesizers

Military communication equipment




Số phần tương tự - OX-4000-EAP-257

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
OX-4000-EAE-2580-20M00 VECTRON-OX-4000-EAE-2580-20M00 Datasheet
167Kb / 3P
   OCXO
More results


Mô tả tương tự - OX-4000-EAP-257

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
OCXO-131A KSS-OCXO-131A Datasheet
66Kb / 1P
   Oven Controlled Crystal Oscillator
logo
Vectron International, ...
OX-400 VECTRON-OX-400_12 Datasheet
203Kb / 5P
   Oven Controlled Crystal Oscillator
DX-040 VECTRON-DX-040_12 Datasheet
347Kb / 4P
   Oven Controlled Crystal Oscillator
logo
Vanlong Technology Co.,...
CO600 VANLONG-CO600_13 Datasheet
43Kb / 1P
   Oven Controlled Crystal Oscillator
logo
Abracon Corporation
AOCJY1 ABRACON-AOCJY1 Datasheet
2Mb / 3P
   OVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
05.18.11
logo
MICORO CRYSTAL SWITZERL...
OCXOVST MICROCRYSTAL-OCXOVST Datasheet
77Kb / 2P
   Oven Controlled Crystal Oscillator
logo
Vectron International, ...
OX-2800-BAE-108 VECTRON-OX-2800-BAE-108 Datasheet
203Kb / 5P
   Oven Controlled Crystal Oscillator
OX-405 VECTRON-OX-405_12 Datasheet
752Kb / 5P
   Oven Controlled Crystal Oscillator
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
OXO100-1-412 SYNERGY-OXO100-1-412 Datasheet
892Kb / 2P
   OVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Microsemi Corporation
OX-501 MICROSEMI-OX-501 Datasheet
440Kb / 4P
   Oven Controlled Crystal Oscillator
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com