công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1953A bảng dữ liệu (PDF) - Transcom, Inc.

TC1953A Datasheet PDF - Transcom, Inc.
tên linh kiện TC1953A
tải về  TC1953A tải về

kích thước tập tin   74.29 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 13.75 - 14.5 GHz 21 dBm MMIC

TC1953A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC1953A Datasheet PDF - Transcom, Inc.

tên linh kiện TC1953A
tải về  TC1953A Click to download

kích thước tập tin   74.29 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 13.75 - 14.5 GHz 21 dBm MMIC

TC1953A bảng dữ liệu (HTML) - Transcom, Inc.

TC1953A Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TC1953A Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc. TC1953A Datasheet HTML 3Page - Transcom, Inc.



Số phần tương tự - TC1953A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TC1953P TRANSCOM-TC1953P Datasheet
177Kb / 3P
   13.75 - 14.75 GHz 1W MMIC
More results


Mô tả tương tự - TC1953A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TC4541 ETC-TC4541 Datasheet
85Kb / 3P
   13.75 - 14.5 GHz 2W MMIC
logo
Transcom, Inc.
TC4523 TRANSCOM-TC4523 Datasheet
102Kb / 3P
   13.75 - 14.5 GHz 0.5W MMIC
TC4535 TRANSCOM-TC4535 Datasheet
97Kb / 3P
   13.75 - 14.5 GHz 1W MMIC
TC4542 TRANSCOM-TC4542 Datasheet
85Kb / 3P
   13.75 - 14.5 GHz 2 W MMIC
TC4522 TRANSCOM-TC4522 Datasheet
62Kb / 2P
   13.75 - 14.5 GHz 0.5 W MMIC
TC4531 TRANSCOM-TC4531 Datasheet
81Kb / 3P
   13.75 - 14.5 GHz 1 W MMIC
logo
Toshiba Semiconductor
TIM1414-8-252 TOSHIBA-TIM1414-8-252 Datasheet
164Kb / 4P
   HIGH POWER P1dB=39.0 dBm at 13.75 GHz to 14.5 GHz
TIM1414-2-252 TOSHIBA-TIM1414-2-252 Datasheet
251Kb / 4P
   HIGH POWER P1dB=33.0 dBm at 13.75 GHz to 14.5 GHz
TIM1414-7-252 TOSHIBA-TIM1414-7-252 Datasheet
255Kb / 4P
   HIGH POWER P1dB=38.0 dBm at 13.75 GHz to 14.5 GHz
logo
Cree, Inc
CMPA1D1E030D CREE-CMPA1D1E030D Datasheet
595Kb / 6P
   30 W, 13.75 - 14.5 GHz, 40 V, GaN MMIC, Power Amplifier
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com