công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TK11123S bảng dữ liệu (PDF) - TOKO, Inc

TK11123S Datasheet PDF - TOKO, Inc
tên linh kiện TK11123S
tải về  TK11123S tải về

kích thước tập tin   84.41 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  TOKO [TOKO, Inc]
Trang chủ  http://www.toko.com
Logo TOKO - TOKO, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH

TK11123S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TK11123S Datasheet PDF - TOKO, Inc

tên linh kiện TK11123S
tải về  TK11123S Click to download

kích thước tập tin   84.41 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  TOKO [TOKO, Inc]
Trang chủ  http://www.toko.com
Logo TOKO - TOKO, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH

TK11123S bảng dữ liệu (HTML) - TOKO, Inc

Back Button TK11123S Datasheet HTML 1Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 2Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 3Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 4Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 5Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 6Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 7Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 8Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 9Page - TOKO, Inc TK11123S Datasheet HTML 10Page - TOKO, Inc Next Button 

TK11123S Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The TK111xxS is a low dropout linear regulator with a built-in electronic switch. The internal switch can be controlled by TTL or CMOS logic levels. The device is in the “on” state when the control pin is pulled to a logic high level. An external capacitor can be connected to the noise bypass pin to lower the output noise level to 30 µVrms.
An internal PNP pass transistor is used to achieve a low dropout voltage of 85 mV (typ.) at 30 mA load current. The TK111xxS has a very low quiescent current of 140 µA (typ.) at no load . The standby current is 100 nA maximum. The internal thermal shut down circuitry limits the junction temperature to below 150 °C. The load current is internally monitored and the device will shut down in the presence of a short circuit or overcurrent condition at the output.
The TK111xxS is available in a miniature SOT-23-5 surface mount package.

FEATURES
■ High Voltage Precision at ± 2.0% or ± 60 mV
■ Active High On/Off Control
■ Very Low Dropout Voltage (85 mV at 30 mA)
■ Very Low Noise
■ Miniature Package (SOT-23-5)
■ Internal Thermal Shutdown
■ Short Circuit Protection
■ Excellent Ripple Rejection (70 dB @ 1 kHz)
■ Reverse Bias Protection

APPLICATIONS
■ Battery Powered Systems
■ Cellular Telephones
■ Pagers
■ Personal Communications Equipment
■ Portable Instrumentation
■ Portable Consumer Equipment
■ Radio Control Systems
■ Toys




Số phần tương tự - TK11123S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TOKO, Inc
TK11123M TOKO-TK11123M Datasheet
85Kb / 16P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK11123MCL TOKO-TK11123MCL Datasheet
85Kb / 16P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK11123MIL TOKO-TK11123MIL Datasheet
85Kb / 16P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
More results


Mô tả tương tự - TK11123S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TOKO, Inc
TK111XXM TOKO-TK111XXM Datasheet
85Kb / 16P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK112XXA TOKO-TK112XXA Datasheet
382Kb / 34P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK113XXBM TOKO-TK113XXBM Datasheet
123Kb / 16P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK112XXCM TOKO-TK112XXCM Datasheet
181Kb / 22P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK114XX TOKO-TK114XX Datasheet
225Kb / 24P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK115XX TOKO-TK115XX Datasheet
253Kb / 26P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK112XXB TOKO-TK112XXB Datasheet
157Kb / 24P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK112XX TOKO-TK112XX Datasheet
250Kb / 21P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK113XXB TOKO-TK113XXB Datasheet
152Kb / 13P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
logo
Rohm
BAOOST ROHM-BAOOST Datasheet
245Kb / 12P
   Low saturation voltage type regulator with ON / OFF switch
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com