công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK433-040-E bảng dữ liệu (PDF) - Sanyo Semicon Device

STK433-040-E Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
tên linh kiện STK433-040-E
tải về  STK433-040-E tải về

kích thước tập tin   228.79 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-channel class AB audio power IC, 40W40W

STK433-040-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
STK433-040-E Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK433-040-E
tải về  STK433-040-E Click to download

kích thước tập tin   228.79 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-channel class AB audio power IC, 40W40W

STK433-040-E bảng dữ liệu (HTML) - Sanyo Semicon Device

Back Button STK433-040-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK433-040-E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button 

STK433-040-E Thông tin chi tiết sản phẩm

Overview

The STK433-070-E is a hybrid IC designed to be used in 60W ×2ch class AB audio power amplifiers.



Features

•Pin-to-pin compatible outputs ranging from 30W to 60W.

•Can be used to replace the STK433-100 series (80Wto 150W/2ch)and STK433-200/-300 series (3-channel) due to its pin compatibility

•Miniature package (47.0mm ×25.6mm ×9.0mm)

•Output load impedance: RL= 6Ωto 4Ωsupported

•Allowable load shorted time: 0.3 second

•Allows the use of predesigned applications for standby and mute circuits.



Applications

•Audio power amplifiers.




Số phần tương tự - STK433-040-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-040N-E ONSEMI-STK433-040N-E Datasheet
372Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results


Mô tả tương tự - STK433-040-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK402-070 SANYO-STK402-070 Datasheet
64Kb / 6P
   Two-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC 40W 40W
STK433-840N-E SANYO-STK433-840N-E Datasheet
270Kb / 12P
   4channel class-AB Audio Power IC 40W 횞 4ch
STK433-030-E SANYO-STK433-030-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 30W30W
STK433-730-E SANYO-STK433-730-E Datasheet
177Kb / 12P
   2-channel class AB audio power IC, 30W30W
STK433-760-E SANYO-STK433-760-E Datasheet
205Kb / 12P
   2-channel class AB audio power IC, 50W50W
STK433-090-E SANYO-STK433-090-E Datasheet
184Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC,80W80W
logo
Sunspirit Electronic Lt...
STK433-100LF SUNSPIRIT-STK433-100LF Datasheet
355Kb / 2P
   2-channel class AB audio power IC, 100W100W
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-290-E SANYO-STK433-290-E Datasheet
209Kb / 13P
   Thick-Film Hybrid IC 3-channel class AB audio power IC, 3-channel class AB audio power IC,
STK4174MK2 SANYO-STK4174MK2 Datasheet
283Kb / 7P
   2 CHANNEL 40W POWER AMPLIFIER
STK4893 SANYO-STK4893 Datasheet
111Kb / 2P
   40W 2 CHANNEL AF POWER AMP
More results




Giới thiệu về Sanyo Semicon Device


Tập đoàn thiết bị bán dẫn Sanyo, hay thiết bị bán kết Sanyo, là công ty con của Sanyo Electric Co., Ltd., một công ty điện tử Nhật Bản. Thiết bị bán kết Sanyo là nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, bóng bán dẫn và các thành phần khác cho các ứng dụng điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Thiết bị Semicon của Sanyo được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển và đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ và sản phẩm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của thiết bị Semicon Semicon được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giúp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.

Năm 2010, Sanyo Electric đã được Panasonic Corporation, một công ty điện tử toàn cầu hàng đầu. Do đó, thiết bị bán kết Sanyo đã trở thành công ty con của Panasonic và được tích hợp vào hoạt động kinh doanh bán dẫn. Việc mua lại cho phép Panasonic mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong thị trường bán dẫn và tăng cường hơn nữa vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com