công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTM-83X0C-X03G bảng dữ liệu (PDF) - Source Photonics, Inc.

FTM-83X0C-X03G Datasheet PDF - Source Photonics, Inc.
tên linh kiện FTM-83X0C-X03G
tải về  FTM-83X0C-X03G tải về

kích thước tập tin   300.31 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 10G 850nm XFP Transceiver

FTM-83X0C-X03G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FTM-83X0C-X03G Datasheet PDF - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện FTM-83X0C-X03G
tải về  FTM-83X0C-X03G Click to download

kích thước tập tin   300.31 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 10G 850nm XFP Transceiver

FTM-83X0C-X03G bảng dữ liệu (HTML) - Source Photonics, Inc.

Back Button FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 7Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 8Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 9Page - Source Photonics, Inc. FTM-83X0C-X03G Datasheet HTML 10Page - Source Photonics, Inc. Next Button 



Số phần tương tự - FTM-83X0C-X03G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FTM-8001C-S ETC-FTM-8001C-S Datasheet
251Kb / 9P
   155M 850nm SFP Transceiver
logo
Source Photonics, Inc.
FTM-8001C-SLG SOURCE-FTM-8001C-SLG Datasheet
251Kb / 9P
   155Mbps 850nm Spring-Latch SFP Transceiver
FTM-8012S-GG SOURCE-FTM-8012S-GG Datasheet
383Kb / 8P
   1.0625節?.25Gbps GBIC Transceiver
FTM-8025C-FBG SOURCE-FTM-8025C-FBG Datasheet
234Kb / 8P
   1~2.5Gbps 850nm SFF 2횞5 Transceiver
FTM-811XC-L03DG SOURCE-FTM-811XC-L03DG Datasheet
260Kb / 13P
   10G 850nm SFP Transceiver
More results


Mô tả tương tự - FTM-83X0C-X03G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Level One
XFP-5901 LVL1-XFP-5901 Datasheet
269Kb / 4P
   10G MMF XFP Transceiver 300m 850nm
logo
Source Photonics, Inc.
FTM-53X0C-X40G SOURCE-FTM-53X0C-X40G Datasheet
286Kb / 11P
   10G 1550nm XFP Transceiver
FTM-33X1C-X10G SOURCE-FTM-33X1C-X10G Datasheet
283Kb / 11P
   10G 1310nm XFP Transceiver
FTM-811XC-L03DG SOURCE-FTM-811XC-L03DG Datasheet
260Kb / 13P
   10G 850nm SFP Transceiver
logo
Level One
XFP-5211 LVL1-XFP-5211 Datasheet
268Kb / 4P
   10G SMF XFP Transceiver 10km 1310nm
logo
Optoway Technology Inc
XPS-2380MWG OPTOWAY-XPS-2380MWG_09 Datasheet
242Kb / 9P
   80km / 1550 nm / 10G Multirate XFP Single-Mode Optical Transceiver
XPS-2340MWG OPTOWAY-XPS-2340MWG Datasheet
237Kb / 9P
   40km / 1550 nm / 10G Multirate XFP Single-Mode Optical Transceiver
XPS-2380MWG OPTOWAY-XPS-2380MWG Datasheet
234Kb / 9P
   80km / 1550 nm / 10G Multirate XFP Single-Mode Optical Transceiver
XPS-2340MWG OPTOWAY-XPS-2340MWG_09 Datasheet
245Kb / 9P
   40km / 1550 nm / 10G Multirate XFP Single-Mode Optical Transceiver
logo
Finisar Corporation.
FTLX8511D3 FINISAR-FTLX8511D3 Datasheet
311Kb / 11P
   RoHS-6 Compliant 10Gb/s 850nm Multimode Datacom XFP Optical Transceiver
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com