công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS15 bảng dữ liệu (PDF) - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

SS15 Datasheet PDF - SEMTECH ELECTRONICS LTD.
tên linh kiện SS15
tải về  SS15 tải về

kích thước tập tin   198.8 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SS15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SS15 Datasheet PDF - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện SS15
tải về  SS15 Click to download

kích thước tập tin   198.8 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SS15 bảng dữ liệu (HTML) - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

SS15 Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. SS15 Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

SS15 Thông tin chi tiết sản phẩm

Reverse Voltage - 20 to 100 V

Forward Current - 1 A



Features

• Plastic package has Underwriters Laboratory

   Flammability Classification 94V-0

• For surface mounted applications

• Metal silicon junction, majority carrier conduction

• Built-in strain relief, ideal for automated placement

• Low power loss, high efficiency.

• High forward surge current capability



 




Số phần tương tự - SS15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS15 VISHAY-SS15 Datasheet
81Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 18-Apr-11
logo
Pan Jit International I...
SS15 PANJIT-SS15 Datasheet
66Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
SS15 DGNJDZ-SS15 Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS15 TSC-SS15 Datasheet
137Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nantong Hornby Electron...
SS15 HORNBY-SS15 Datasheet
309Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Mô tả tương tự - SS15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B120L WEITRON-B120L Datasheet
100Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P2L VISHAY-MSS1P2L_11 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS1P3 VISHAY-MSS1P3_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS2P2 VISHAY-MSS2P2_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
logo
Weitron Technology
B520B WEITRON-B520B_09 Datasheet
603Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 04-Aug-08
More results




Giới thiệu về SEMTECH ELECTRONICS LTD.


Semtech Corporation là một công ty công nghệ Mỹ chuyên về thiết kế và sản xuất các chất bán dẫn tương tự và tín hiệu hỗn hợp.

Công ty được thành lập vào năm 1960 và có trụ sở tại Camarillo, California.

Semtech cung cấp một loạt các sản phẩm để sử dụng trong các ứng dụng truyền thông, điện toán, công nghiệp và tiêu dùng.

Công ty được biết đến với công nghệ sáng tạo và các sản phẩm chất lượng cao, và nó có danh tiếng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Semtech hoạt động trên toàn cầu và có sự hiện diện ở nhiều quốc gia trên thế giới, phục vụ khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com