công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS-917 bảng dữ liệu (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

ADS-917 Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
tên linh kiện ADS-917
tải về  ADS-917 tải về

kích thước tập tin   191.27 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 14-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters

ADS-917 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADS-917 Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện ADS-917
tải về  ADS-917 Click to download

kích thước tập tin   191.27 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 14-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters

ADS-917 bảng dữ liệu (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


ADS-917 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The ADS-917 is a high-performance, 14-bit, 1MHz sampling A/D converter. This device samples input signals up to Nyquist frequencies with no missing codes. The ADS-917 features outstanding dynamic performance including a THD of –80dB.

FEATURES
• 14-bit resolution
• 1MHz sampling rate
• Functionally complete; No missing codes
• Edge-triggered; No pipeline delays
• Small 24-pin DDIP or SMT package
• Low power, 1.9 Watts maximum
• Operates from ±15V or ±12V supplies
• Unipolar 0 to +10V input range




Số phần tương tự - ADS-917

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DATEL, Inc.
ADS-917-C/883 DATEL-ADS-917-C/883 Datasheet
106Kb / 1P
   Sampling A/D Converters
ADS-917-C883 DATEL-ADS-917-C883 Datasheet
106Kb / 1P
   Sampling A/D Converters
ADS-917883 DATEL-ADS-917883 Datasheet
106Kb / 1P
   Sampling A/D Converters
ADS-917G-C/883 DATEL-ADS-917G-C/883 Datasheet
106Kb / 1P
   Sampling A/D Converters
ADS-917G-C883 DATEL-ADS-917G-C883 Datasheet
106Kb / 1P
   Sampling A/D Converters
More results


Mô tả tương tự - ADS-917

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ADS-927 ETC-ADS-927 Datasheet
150Kb / 8P
   14-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-927 MURATA-PS-ADS-927 Datasheet
152Kb / 8P
   14-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
C&D Technologies
ADS-941 CANDD-ADS-941 Datasheet
83Kb / 6P
   14-Bit, 1MHz Sampling A/D Converters
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-941 MURATA-PS-ADS-941 Datasheet
77Kb / 6P
   14-Bit, 1MHz Sampling A/D Converters
logo
List of Unclassifed Man...
ADS-951 ETC2-ADS-951 Datasheet
87Kb / 6P
   18-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-951 MURATA-PS-ADS-951 Datasheet
87Kb / 6P
   18-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
List of Unclassifed Man...
ADS-112 ETC-ADS-112 Datasheet
73Kb / 6P
   12-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-112 MURATA-PS-ADS-112 Datasheet
156Kb / 6P
   12-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
List of Unclassifed Man...
ADS-937 ETC-ADS-937 Datasheet
194Kb / 8P
   16-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-931 MURATA-PS-ADS-931 Datasheet
170Kb / 10P
   16-Bit, 1MHz Sampling A/D Converters
More results




Giới thiệu về Murata Power Solutions Inc.


Murata Power Solutions là một công ty con của Murata Sản xuất, một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản.

Murata Power Solutions chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp quản lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi DC-DC, nguồn cung cấp năng lượng AC-DC và bộ lọc EMI.

Công ty cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng sáng tạo và đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như y tế, công nghiệp và vận chuyển, trong số những người khác.

Với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm chất lượng, Murata Power Solutions đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng trên thị trường toàn cầu.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com