công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC-305 bảng dữ liệu (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

ADC-305 Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
tên linh kiện ADC-305
tải về  ADC-305 tải về

kích thước tập tin   234.33 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-Bit, 20MHz CMOS A/D Converters

ADC-305 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADC-305 Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện ADC-305
tải về  ADC-305 Click to download

kích thước tập tin   234.33 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-Bit, 20MHz CMOS A/D Converters

ADC-305 bảng dữ liệu (HTML) - Murata Power Solutions Inc.

ADC-305 Datasheet HTML 1Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-305 Datasheet HTML 2Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-305 Datasheet HTML 3Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-305 Datasheet HTML 4Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-305 Datasheet HTML 5Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-305 Datasheet HTML 6Page - Murata Power Solutions Inc.

ADC-305 Thông tin chi tiết sản phẩm

PRODUCT OVERVIEW
DATELs ADC-305 is an 8-bit, 20MHz sampling, CMOS, subranging (two-pass) A/D converter. It processes signals at speeds comparable to a full fl ash converter by using a sub-ranging conversion technique with multiple comparator blocks, each containing a sample and hold amplifier.

FEATURES
■ 8-bit resolution, 20MHz min. sampling rate
■ ±½LSB max. differential nonlinearity error
■ 18MHz input signal bandwidth
■ Subranging, S&H enclosed
■ +5V single power, low 85mW max. dissipation
■ CMOS compatible logic input
■ 3-State TTL compatible output




Số phần tương tự - ADC-305

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-305 ETC-ADC-305 Datasheet
193Kb / 6P
   8-Bit, 20MHz CMOS A/D Converters
ADC-305-1 ETC-ADC-305-1 Datasheet
193Kb / 6P
   8-Bit, 20MHz CMOS A/D Converters
ADC-305-3 ETC-ADC-305-3 Datasheet
193Kb / 6P
   8-Bit, 20MHz CMOS A/D Converters
More results


Mô tả tương tự - ADC-305

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-305 ETC-ADC-305 Datasheet
193Kb / 6P
   8-Bit, 20MHz CMOS A/D Converters
ADC-207 ETC-ADC-207 Datasheet
212Kb / 6P
   7- BIT 20MHZ CMOS FLASH A/D CONVERTERS
logo
Murata Power Solutions ...
ADC-207 MURATA-PS-ADC-207 Datasheet
204Kb / 6P
   7-Bit, 20MHz, CMOS Flash A/D Converters
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-304 ETC-ADC-304 Datasheet
152Kb / 5P
   8-Bit, 20MHz, Low-Power Flash A/D Converters
logo
NXP Semiconductors
ADC0803 PHILIPS-ADC0803 Datasheet
187Kb / 18P
   CMOS 8-bit A/D converters
2002 Oct 17
ADC0803 PHILIPS-ADC0803 Datasheet
154Kb / 18P
   CMOS 8-bit A/D converters
2002 Oct 17
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-228 ETC-ADC-228 Datasheet
143Kb / 4P
   8-Bit, 20MHz, Complete 8-Bit, 20MHz, Complete Flash A/D Converter
logo
Maxim Integrated Produc...
MX7225 MAXIM-MX7225 Datasheet
460Kb / 12P
   CMOS Quad 8-Bit D/A Converters
Rev 1; 4/93
logo
National Semiconductor ...
ADC1175 NSC-ADC1175 Datasheet
547Kb / 19P
   8-Bit, 20MHz, 60mW A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC1175 TI1-ADC1175_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   8-Bit, 20MHz, 60mW A/D Converter
More results




Giới thiệu về Murata Power Solutions Inc.


Murata Power Solutions là một công ty con của Murata Sản xuất, một công ty điện tử đa quốc gia Nhật Bản.

Murata Power Solutions chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp quản lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi DC-DC, nguồn cung cấp năng lượng AC-DC và bộ lọc EMI.

Công ty cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng sáng tạo và đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như y tế, công nghiệp và vận chuyển, trong số những người khác.

Với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm chất lượng, Murata Power Solutions đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng trên thị trường toàn cầu.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com