công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFPF08S60SNTU bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FFPF08S60SNTU Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FFPF08S60SNTU
tải về  FFPF08S60SNTU tải về

kích thước tập tin   153.94 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8A, 600V STEALTHTM II Rectifier

FFPF08S60SNTU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FFPF08S60SNTU Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FFPF08S60SNTU
tải về  FFPF08S60SNTU Click to download

kích thước tập tin   153.94 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8A, 600V STEALTHTM II Rectifier

FFPF08S60SNTU bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FFPF08S60SNTU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60SNTU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60SNTU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60SNTU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60SNTU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor



Số phần tương tự - FFPF08S60SNTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF08S60S FAIRCHILD-FFPF08S60S Datasheet
131Kb / 5P
   Stealth 2 Rectifier
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST Datasheet
361Kb / 5P
   8 A, 600 V STEALTHTM II Diode
FFPF08S60STTU FAIRCHILD-FFPF08S60STTU Datasheet
361Kb / 5P
   8 A, 600 V STEALTHTM II Diode
FFPF08S60STU FAIRCHILD-FFPF08S60STU Datasheet
131Kb / 5P
   Stealth 2 Rectifier
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
More results


Mô tả tương tự - FFPF08S60SNTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFP08S60S FAIRCHILD-FFP08S60S_07 Datasheet
139Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFP08S60SN FAIRCHILD-FFP08S60SN Datasheet
281Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFD08S60S FAIRCHILD-FFD08S60S Datasheet
498Kb / 5P
   STEALTHTM II Rectifier 8A, 600V Stealth2 Rectifier
FFPF15S60S FAIRCHILD-FFPF15S60S Datasheet
241Kb / 5P
   15A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF60SB60DS FAIRCHILD-FFPF60SB60DS Datasheet
264Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFP30S60S FAIRCHILD-FFP30S60S_12 Datasheet
511Kb / 6P
   30A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF04S60S FAIRCHILD-FFPF04S60S Datasheet
238Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
logo
Diodes Incorporated
DSR8F600 DIODES-DSR8F600 Datasheet
548Kb / 6P
   600V 8A HYPERFAST RECTIFIER
logo
Silicon Supplies
MURC860 SS-MURC860 Datasheet
1Mb / 4P
   600V 8A 50ns Rectifier
Rev 1.0 27/12/22
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com