công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4123 bảng dữ liệu (PDF) - TAITRON Components Incorporated

1N4123 Datasheet PDF - TAITRON Components Incorporated
tên linh kiện 1N4123
tải về  1N4123 tải về

kích thước tập tin   357.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 500mW Low Noise Zener Diodes

1N4123 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N4123 Datasheet PDF - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện 1N4123
tải về  1N4123 Click to download

kích thước tập tin   357.68 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 500mW Low Noise Zener Diodes

1N4123 bảng dữ liệu (HTML) - TAITRON Components Incorporated

1N4123 Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated 1N4123 Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated 1N4123 Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated 1N4123 Datasheet HTML 4Page - TAITRON Components Incorporated 1N4123 Datasheet HTML 5Page - TAITRON Components Incorporated

1N4123 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features      

•Low Current Operation at 250µA

•Low Reverse Leakage

•Low Noise Characteristics

•Metallurgically Bonded

•High temperature soldering guaranteed: 260˚C/10 seconds

•RoHS Compliant




Số phần tương tự - 1N4123

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4123 CDI-DIODE-1N4123 Datasheet
98Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
Microsemi Corporation
1N4123 MICROSEMI-1N4123 Datasheet
86Kb / 2P
   SILICON 500mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4123 MICROSEMI-1N4123 Datasheet
109Kb / 2P
   SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4123 MICROSEMI-1N4123 Datasheet
111Kb / 2P
   LOW REVERSE LEAKAGE AND LOW NOISE CHARACTERISTICS
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N4123 JGD-1N4123 Datasheet
181Kb / 2P
   500mW LOW NOISE SILION ZENER DIODES
More results


Mô tả tương tự - 1N4123

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N4099 JGD-1N4099 Datasheet
181Kb / 2P
   500mW LOW NOISE SILION ZENER DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N5985 DIGITRON-1N5985 Datasheet
142Kb / 2P
   500mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6320 MICROSEMI-1N6320 Datasheet
132Kb / 2P
   500mW ZENER DIODES
logo
TT Electronics.
1N6309BD2A TTELEC-1N6309BD2A Datasheet
182Kb / 4P
   500mW ZENER DIODES
logo
Seme LAB
1N6309BD2A SEME-LAB-1N6309BD2A Datasheet
182Kb / 4P
   500mW ZENER DIODES
logo
Central Semiconductor C...
CLL4614 CENTRAL-CLL4614_10 Datasheet
305Kb / 2P
   SURFACE MOUNT 500mW LOW NOISE SILICON ZENER DIODES 5% TOLERANCE
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com