công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4002 bảng dữ liệu (PDF) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4002 Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
tên linh kiện 1N4002
tải về  1N4002 tải về

kích thước tập tin   50.6 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện PLASTIC SILICON RECTIFIER

1N4002 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N4002 Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện 1N4002
tải về  1N4002 Click to download

kích thước tập tin   50.6 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện PLASTIC SILICON RECTIFIER

1N4002 bảng dữ liệu (HTML) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4002 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 1N4002 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4002 Thông tin chi tiết sản phẩm

VOLTAGE RANGE: 50 --- 1000 V
CURRENT: 1.0 A

FEATURES
◇ Low cost
◇ Diffused junction
◇ Low leakage
◇ Low forward voltage drop
◇ High current capability
◇ The plastic m aterial carries U/L recognition 94V-0




Số phần tương tự - 1N4002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4002 PANJIT-1N4002 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diodes Incorporated
1N4002 DIODES-1N4002 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 8 - 2
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4002 FS-1N4002 Datasheet
621Kb / 2P
   REVERSE VOLTGE 50V~1000V, FORWARD CURRENT 1.0AMP Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
1N4002 PANJIT-1N4002 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
1N4002 ONSEMI-1N4002 Datasheet
102Kb / 7P
   Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
October, 2012 ??Rev. 13
More results


Mô tả tương tự - 1N4002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N5391 PANJIT-1N5391_09 Datasheet
74Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
RL101 BILIN-RL101 Datasheet
49Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
EM1Y BILIN-EM1Y Datasheet
49Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
ERC04-02F BILIN-ERC04-02F Datasheet
60Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
ERD03-02 BILIN-ERD03-02 Datasheet
50Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
GI500 BILIN-GI500 Datasheet
55Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
P600 CHENG-YI-P600 Datasheet
632Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
5A50 KISEMICONDUCTOR-5A50 Datasheet
57Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
PS150 PANJIT-PS150_07 Datasheet
72Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
PS200 PANJIT-PS200_07 Datasheet
59Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Transys Electronics
1N5391 TRSYS-1N5391 Datasheet
121Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com