công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ85CA bảng dữ liệu (PDF) - DAESAN ELECTRONIC CORP.

SMBJ85CA Datasheet PDF - DAESAN ELECTRONIC CORP.
tên linh kiện SMBJ85CA
tải về  SMBJ85CA tải về

kích thước tập tin   709.25 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.
Giải thích chi tiết về linh kiện POWER 600Watts VOLTAGE 5.0 to 188 Volts

SMBJ85CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMBJ85CA Datasheet PDF - DAESAN ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện SMBJ85CA
tải về  SMBJ85CA Click to download

kích thước tập tin   709.25 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.
Giải thích chi tiết về linh kiện POWER 600Watts VOLTAGE 5.0 to 188 Volts

SMBJ85CA bảng dữ liệu (HTML) - DAESAN ELECTRONIC CORP.

SMBJ85CA Datasheet HTML 1Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. SMBJ85CA Datasheet HTML 2Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. SMBJ85CA Datasheet HTML 3Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. SMBJ85CA Datasheet HTML 4Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

SMBJ85CA Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Underwriters Laboratory recognition under UL standard for safety 497B : Isolated loop curcuit protection
• Low profile package with built-in strain relief for surface mounted applications
• Glass passivated junction
• Low incremental surge resistance, excellent clamping capability
• 600W peak pulse power capability with a 10/1000μS waveform, repetition rate(duty cycle) : 0.01%
• Very fast response time
• High temperature soldering guaranteed : 250℃/10 seconds at terminals




Số phần tương tự - SMBJ85CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SMBJ85CA LITTELFUSE-SMBJ85CA Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Bytes
SMBJ85CA BYTES-SMBJ85CA Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMBJ85CA SECOS-SMBJ85CA Datasheet
422Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMBJ85CA JUXING-SMBJ85CA Datasheet
898Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Power 600W
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
SMBJ85CA MERITEK-SMBJ85CA Datasheet
241Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
More results


Mô tả tương tự - SMBJ85CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SMCJ5.0 DAESAN-SMCJ5.0 Datasheet
709Kb / 4P
   POWER 1500Watts VOLTAGE 5.0 to 188 Volts
SMAJ50 DAESAN-SMAJ50 Datasheet
369Kb / 4P
   POWER 400WATTS VOLTAGE 5.0 TO 188 VOLTS
P6KE6.8 DAESAN-P6KE6.8 Datasheet
748Kb / 5P
   POWER 600Watts VOLTAGE 6.8 to 440 Volts
logo
Zibo Seno Electronic En...
SMBJ ZSELEC-SMBJ Datasheet
134Kb / 5P
   5.0 to 440Volts 600Watts SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Yea Shin Technology Co....
P4SMFJ5.0 YEASHIN-P4SMFJ5.0 Datasheet
1,002Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 5.0 to 188 Volts 400 Watt Peak Power Pulse
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
P6KE6.8-DO15 YFWDIODE-P6KE6.8-DO15 Datasheet
544Kb / 4P
   600WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 6.8 TO 440 VOLTS
logo
Nanjing International G...
P6KE6.8 DGNJDZ-P6KE6.8 Datasheet
83Kb / 4P
   600WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 6.8 TO 440 VOLTS
logo
Micro Commercial Compon...
P6KE68 MCC-P6KE68_09 Datasheet
208Kb / 5P
   600WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 6.8 TO 540 VOLTS
P6KE68 MCC-P6KE68 Datasheet
111Kb / 4P
   600WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 6.8 TO 440 VOLTS
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
P6KE6.8 YFWDIODE-P6KE6.8 Datasheet
83Kb / 4P
   600WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 6.8 TO 440 VOLTS
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com